| データシートサーチシステム |
|
STA680 データシート(PDF) 45 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA680 データシート(HTML) 45 Page - STMicroelectronics |
|
45 / 48 page ![]() DS5877 Rev 13 45/48 STA680 Package information 47 Table 22. TFBGA289 (15x15x1.2 mm) package mechanical data Ref Dimensions Millimeters Inches(1) 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A - - 1.200 - - 0.0472 A1 0.210 - - 0.0083 - - A2 - 0.200 - - 0.0079 - A4 - - 0.620 - - 0.0244 b 0.350 0.400 0.480 0.0138 0.0157 0.0189 D 14.850 15.000 15.150 0.5846 0.5906 0.5965 D1 - 12.800 - - 0.5039 - E 14.850 15.000 15.150 0.5846 0.5906 0.5965 E1 - 12.800 - - 0.5039 - e - 0.800 - - 0.0315 - Z - 1.100 - - 0.0433 - ddd - - 0.100 - - 0.0039 eee - - 0.150 - - 0.0059 fff - - 0.080 - - 0.0031 |