| データシートサーチシステム |
|
L99H92 データシート(PDF) 67 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L99H92 データシート(HTML) 67 Page - STMicroelectronics |
|
67 / 77 page ![]() Table 70. QFN32L 5x5 mechanical data Ref. Dimension Millimeters Min. Typ. Max. A 0.80 0.90 1.00 A1 0 0.05 A2 0.2 REF A3 0.1 D 5.00 BSC D2 VARIATIONS E 5.00 BSC E2 VARIATIONS e1 0.5 BSC k 0.20 L1 0.05 La 0.40 0.50 0.60 bA 0.20 0.25 0.30 h 0.19 REF h1 0.19 REF LB 0.45 0.5 0.55 bB 0.20 0.25 0.30 N 32 R1 0.1 Table 71. Tolerance of form and position Symbol Tolerance aaa 0.15 bbb 0.10 ccc 0.10 ddd 0.05 eee 0.08 fff 0.10 Table 72. Variations of form and position Symbol Variations Min. Nom. Max. Pad opt. D2 3.40 3.50 3.60 E2 3.40 3.50 3.60 L99H92 QFN32L 5x5 mm package information DS14069 - Rev 4 page 67/77 |