| データシートサーチシステム |
|
BAT54AWFILM データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BAT54AWFILM データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 15 page ![]() Package information BAT54 6/15 DocID5505 Rev 12 Figure 12. SOD123 footprint dimensions in mm (inches) Table 6. SOD123 dimension values Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.45 0.057 A1 0 0.10 0 0.004 A2 0.85 1.35 0.033 0.053 b0.55 0.022 c0.15 0.039 D 2.55 2.85 0.1 0.112 E 1.4 1.70 0.055 0.067 G0.25 0.01 H 3.55 3.75 0.14 0.148 |