| データシートサーチシステム |
|
BAT54AWFILM データシート(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BAT54AWFILM データシート(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 15 page ![]() Package information BAT54 10/15 DocID5505 Rev 12 Figure 18. SOT23 footprint dimensions in mm (inches) Table 9. SOT23 dimension values Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.89 1.4 0.035 0.055 A1 0 0.1 0 0.004 B 0.3 0.51 0.012 0.02 c 0.085 0.18 0.003 0.007 D 2.75 3.04 0.108 0.12 e 0.85 1.05 0.033 0.041 e1 1.7 2.1 0.067 0.083 E 1.2 1.75 0.047 0.069 H 2.1 3.00 0.083 0.118 L 0.6 0.024 S 0.35 0.65 0.014 0.026 |