| データシートサーチシステム |
|
STM32L4P5CEU6PTR データシート(PDF) 117 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4P5CEU6PTR データシート(HTML) 117 Page - STMicroelectronics |
|
117 / 311 page ![]() Port C PC0 - LPTIM1_IN1 - - I2C3_SCL - - SDMMC2_CKIN PC1 TRACED0 LPTIM1_OUT - SPI2_MOSI I2C3_SDA - - - PC2 - LPTIM1_IN2 - - - SPI2_MISO DFSDM1_CKOU T - PC3 - LPTIM1_ETR - SAI1_D1 - SPI2_MOSI - - PC4 --- -- OCTOSPIM_P2_ NCS -USART3_TX PC5 - - - SAI1_D3 PSSI_D15 - - USART3_RX PC6 - - TIM3_CH1 TIM8_CH1 - - DFSDM1_CKIN3 SDMMC2_D6 PC7 - - TIM3_CH2 TIM8_CH2 - - DFSDM1_DATIN 3 SDMMC2_D7 PC8 - - TIM3_CH3 TIM8_CH3 - - - - PC9 TRACED0 TIM8_BKIN2 TIM3_CH4 TIM8_CH4 DCMI_D3/PSSI_ D3 - I2C3_SDA - PC10 TRACED1 - - - DCMI_VSYNC/P SSI_RDY - SPI3_SCK USART3_TX PC11 --- - DCMI_D2/PSSI_ D2 OCTOSPIM_P1_ NCS SPI3_MISO USART3_RX PC12 TRACED3 - - - - - SPI3_MOSI USART3_CK PC13 --- -- -- - PC14 --- -- -- - PC15 --- -- -- - Table 16. Alternate function AF0 to AF7(1) (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 OTG_FS/SYS_A F TIM1/2/5/8/LPTI M1 TIM1/2/3/4/5 SPI2/SAI1/I2C4/ USART2/CAN2/ OTG_FS/TIM1/8 /OCTOSPIM_P1/ QUADSPI I2C1/2/3/4/DCMI SPI1/2/3/I2C4/D FSDM1/DCMI/O CTOSPIM_P1/2/ QUADSPI SPI3/I2C3/DFSD M1/COMP1/OCT OSPIM_P1/2/QU ADSPI USART1/2/3/SD MMC2 |