| データシートサーチシステム |
|
STM32L4P5CEU6PTR データシート(PDF) 123 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4P5CEU6PTR データシート(HTML) 123 Page - STMicroelectronics |
|
123 / 311 page ![]() Port I PI0 - - TIM5_CH4 OCTOSPIM_P1_ IO5 -SPI2_NSS - - PI1 --- -- SPI2_SCK - - PI2 - - - TIM8_CH4 - SPI2_MISO - - PI3 - - - TIM8_ETR - SPI2_MOSI - - PI4 --- TIM8_BKIN - -- - PI5 --- TIM8_CH1 - OCTOSPIM_P2_ NCS -- PI6 --- TIM8_CH2 - OCTOSPIM_P2_ CLK -- PI7 --- TIM8_CH3 - OCTOSPIM_P2_ NCLK -- PI8 --- -- OCTOSPIM_P2_ NCS -- PI9 --- -- OCTOSPIM_P2_ IO2 -- PI10 --- -- OCTOSPIM_P2_ IO1 -- PI11 --- -- OCTOSPIM_P2_ IO0 -- 1. Refer to next table for AF8 to AF15. Table 16. Alternate function AF0 to AF7(1) (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 OTG_FS/SYS_A F TIM1/2/5/8/LPTI M1 TIM1/2/3/4/5 SPI2/SAI1/I2C4/ USART2/CAN2/ OTG_FS/TIM1/8 /OCTOSPIM_P1/ QUADSPI I2C1/2/3/4/DCMI SPI1/2/3/I2C4/D FSDM1/DCMI/O CTOSPIM_P1/2/ QUADSPI SPI3/I2C3/DFSD M1/COMP1/OCT OSPIM_P1/2/QU ADSPI USART1/2/3/SD MMC2 |