| データシートサーチシステム |
|
STM32L4P5CEU6PTR データシート(PDF) 130 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4P5CEU6PTR データシート(HTML) 130 Page - STMicroelectronics |
|
130 / 311 page ![]() Port G PG0 - TSC_G8_IO3 - - FMC_A10 - - EVENTOUT PG1 - TSC_G8_IO4 - - FMC_A11 - - EVENTOUT PG2 - - - SDMMC2_D4 FMC_A12 SAI2_SCK_B - EVENTOUT PG3 - - - SDMMC2_D5 FMC_A13 SAI2_FS_B - EVENTOUT PG4 - - - SDMMC2_D6 FMC_A14 SAI2_MCLK_B - EVENTOUT PG5 LPUART1_CTS - - SDMMC2_D7 FMC_A15 SAI2_SD_B - EVENTOUT PG6 LPUART1_RTS_ DE LCD_R1 - - - - - EVENTOUT PG7 LPUART1_TX - - - FMC_INT SAI1_MCLK_A - EVENTOUT PG8 LPUART1_RX - - - - - - EVENTOUT PG9 - - - SDMMC2_D0 FMC_NCE/FMC _NE2 SAI2_SCK_A TIM15_CH1N EVENTOUT PG10 - - - SDMMC2_D1 FMC_NE3 SAI2_FS_A TIM15_CH1 EVENTOUT PG11 - - - SDMMC2_D2 - SAI2_MCLK_A TIM15_CH2 EVENTOUT PG12 - - - SDMMC2_D3 FMC_NE4 SAI2_SD_A - EVENTOUT PG13 - - - LCD_R0 FMC_A24 - - EVENTOUT PG14 - - - LCD_R1 FMC_A25 - - EVENTOUT PG15 - - DCMI_D13/PSSI_D13 - - - - EVENTOUT Table 17. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4/5/LPUA RT1/CAN2/SDM MC1/2 CAN1/TSC/LCD CAN2/OTG_FS/DCMI/ OCTOSPIM_P1/2/QU ADSPI SDMMC2/LCD/D SI/LCD SDMMC1/2/COM P1/2/TIM1/8/FM C/SWPMI1 SAI1/2/TIM8 TIM2/8/15/16/1 7/LPTIM2 EVENOUT |