データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

XGZP6857D データシート(PDF) 4 Page - CFSensor

部品番号 XGZP6857D
部品情報  XGZP6857D PRESSURE SENSOR
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CFSENSOR [CFSensor]
ホームページ  https://cfsensor.com/
Logo CFSENSOR - CFSensor

XGZP6857D データシート(HTML) 4 Page - CFSensor

  XGZP6857D Datasheet HTML 1Page - CFSensor XGZP6857D Datasheet HTML 2Page - CFSensor XGZP6857D Datasheet HTML 3Page - CFSensor XGZP6857D Datasheet HTML 4Page - CFSensor XGZP6857D Datasheet HTML 5Page - CFSensor XGZP6857D Datasheet HTML 6Page - CFSensor XGZP6857D Datasheet HTML 7Page - CFSensor XGZP6857D Datasheet HTML 8Page - CFSensor XGZP6857D Datasheet HTML 9Page - CFSensor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
Calibrated Pressure Sensor Series
V2.9/20250812
XGZP6857D_DataSheet_EN_V2.9
www.CFSensor.com
4 / 16
ORDER GUIDE
XGZP6857
D
C
100
KP
G
Pressure Type(G:Gauge(Positive) GN:Negative GPN: N+P)
Pressure Unit(MP:mPa KP:kPa HP:hPa)
Pressure Range(000-999)
I2C Address(C: 0x58)
Output Signal(A: Analog
D:I2C)
Series
PRESSURE RANGE EXAMPLE
Notes: 1. Unit conversion: 1000hPa==100kPa=0.1MPa=1000mbar=1bar≈750mmHg≈14.5PSI≈10mH
2O;
2. Available for more custom pressure range e.g. -7~7kPa, , 0-350kPa etc,.
Pressure Range(kPa)
Pressure Range(by other units)
Part Number
0 ~ 2.5
0~25mbar / 0~250
mmH
2O
XGZP6857DC025HPG
0 ~ 5
0~50mbar / 0~500
mmH
2O
XGZP6857DC005KPG
0 ~ 10
0~100mbar / 0~75
mmHg
XGZP6857DC010KPG
0 ~ 20
0~200mbar / 0~150
mmHg
XGZP6857DC020KPG
0 ~ 40
0~400mbar / 0~300
mmHg
XGZP6857DC040KPG
0 ~ 100
0~1bar /0~14.5PSI
XGZP6857DC100KPG
0 ~ 200
0~2bar / 0~29PSI
XGZP6857DC200KPG
0 ~ 500
0~5bar / 0~72.5PSI
XGZP6857DC500KPG
0 ~ 700
0~7bar / 0~100PSI
XGZP6857DC700KPG
0 ~ 1000
0~10bar / 0~29PSI / 0~1MPa
XGZP6857DC001MPG
-100 ~ 0
-1~0bar / -14.5~0PSI
XGZP6857DC100KPGN
-30 ~ 0
-300~0mbar / -4.35~0PSI
XGZP6857DC030KPGN
-20 ~ 0
-200~0mbar / -2.9~0PSI
XGZP6857DC020KPGN
-2.5 ~ 2.5
-25~25mbar / -250~250
mmH
2O
XGZP6857DC025HPGPN
-5 ~ 5
-50~50mbar / -500~500
mmH
2O
XGZP6857DC005KPGPN
-40 ~ 40
-400~400mbar / -300~300
mmHg
XGZP6857DC040KPGPN
-100 ~ 100
-1~1bar / -14.5~14.5PSI
XGZP6857DC100KPGPN
-100 ~ 300
-1~3bar / -14.5~43.5PSI
XGZP6857DC300KPGPN
-100 ~ 700
-1~7bar / -14.5~100PSI
XGZP6857DC700KPGPN
-100 ~ 1000
-1~10bar / -14.5~145PSI / 0.1~1MPa
XGZP6857DC001MPGPN
★Above P/N is example only, consult CFSensor whether required pressure range is under normal production before place order.
Note: Custom requirement or parameter(e.g pressure range, output etc,.), consult with CFSensor on Part Number.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com