データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

XGZP6877A データシート(PDF) 4 Page - CFSensor

部品番号 XGZP6877A
部品情報  XGZP6877A PRESSURE SENSOR
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CFSENSOR [CFSensor]
ホームページ  https://cfsensor.com/
Logo CFSENSOR - CFSensor

XGZP6877A データシート(HTML) 4 Page - CFSensor

  XGZP6877A Datasheet HTML 1Page - CFSensor XGZP6877A Datasheet HTML 2Page - CFSensor XGZP6877A Datasheet HTML 3Page - CFSensor XGZP6877A Datasheet HTML 4Page - CFSensor XGZP6877A Datasheet HTML 5Page - CFSensor XGZP6877A Datasheet HTML 6Page - CFSensor XGZP6877A Datasheet HTML 7Page - CFSensor XGZP6877A Datasheet HTML 8Page - CFSensor XGZP6877A Datasheet HTML 9Page - CFSensor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
Calibrated Pressure Sensor Series
V2.7/20240906
XGZP6877A_DataSheet_EN_V2.6
www.CFSensor.com
4 / 9
ORDER GUIDE
XGZP6877
A
100
KP
G
--
Operation Voltage(Default: 5Vdc
33: 3.3Vdc)
Pressure Type(G:Gauge(Positive) GN:Negative GPN: N+P
)
Pressure Unit(KP:kPa HP:hPa)
Pressure Range(000-999)
Output Signal(A: Analog
D:I2C)
Series
PRESSURE RANGE EXAMPLE
Notes: 1.Unit conversion: 1000hPa=1000mbar≈750mmHg≈100kPa≈14.5PSI≈10mH
2O≈1bar=0.1MPa;
2. Available for more custom pressure range e.g. -7~7kPa, , 0-1500kPa etc,.
Pressure Range(kPa) Pressure Range(by other units) Part Number(5V Power supply)
Part Number(3.3V Power supply)
0 ~ 1
0~10mbar / 0~100mmH
2O
XGZP6877A001KPG
XGZP6877A001KPG33
0 ~ 2.5
0~25mbar / 0~250mmH
2O
XGZP6877A025HPG
XGZP6877A025HPG33
0 ~ 5
0~50mbar / 0~500mmH
2O
XGZP6877A005KPG
XGZP6877A005KPG33
0 ~ 10
0~100mbar / 0~75mmHg
XGZP6877A010KPG
XGZP6877A010KPG33
0 ~ 20
0~200mbar / 0~150mmHg
XGZP6877A020KPG
XGZP6877A020KPG33
0 ~ 40
0~400mbar / 0~300mmHg
XGZP6877A040KPG
XGZP6877A040KPG33
0 ~ 100
0~1bar /0~14.5PSI
XGZP6877A100KPG
XGZP6877A100KPG33
0 ~ 200
0~2bar / 0~29PSI
XGZP6877A200KPG
XGZP6877A200KPG33
0 ~ 500
0~5bar / 0~72.5PSI
XGZP6877A500KPG
XGZP6877A500KPG33
0 ~ 700
0~7bar / 0~100PSI
XGZP6877A700KPG
XGZP6877A700KPG33
0 ~ 1000
0~10bar / 0~29PSI / 0~1MPa
XGZP6877A001MPG
XGZP6877A001MPG33
-100 ~ 0
-1~0bar / -14.5~0PSI
XGZP6877A100KPGN
XGZP6877A100KPGN33
-30 ~ 0
-300~0mbar / -4.35~0PSI
XGZP6877A030KPGN
XGZP6877A030KPGN33
-20 ~ 0
-200~0mbar / -2.9~0PSI
XGZP6877A020KPGN
XGZP6877A020KPGN33
-1 ~ 1
-10~10mbar / -100~100mmH
2O
XGZP6877A001KPGPN
XGZP6877A001KPGPN33
-2.5 ~ 2.5
-25~25mbar / -250~250mmH
2O
XGZP6877A025HPGPN
XGZP6877A025HPGPN33
-5 ~ 5
-50~50mbar / -500~500mmH
2O
XGZP6877A005KPGPN
XGZP6877A005KPGPN33
-20 ~ 20
-200~200mbar / -150~150mmHg
XGZP6877A020KPGPN
XGZP6877A020KPGPN33
-100 ~ 100
-1~1bar / -14.5~14.5PSI
XGZP6877A100KPGPN
XGZP6877A100KPGPN33
-100 ~ 500
-1~5bar / -14.5~72.5PSI
XGZP6877A500KPGPN
XGZP6877A500KPGPN33
-100 ~ 700
-1~7bar / -14.5~100PSI
XGZP6877A700KPGPN
XGZP6877A700KPGPN33
-100 ~ 1000
-1~10bar / 0.1~1MPa
XGZP6877A001MPGPN
XGZP6877A001MPGPN33
★Above P/N is example only, consult CFSensor whether required pressure range is under normal production before place order.
Note: Custom requirement or parameter(e.g pressure range, output etc,.), consult with CFSensor on Part Number



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com