| データシートサーチシステム |
|
CMV2000 データシート(PDF) 71 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CMV2000 データシート(HTML) 71 Page - ams-OSRAM AG |
|
71 / 87 page ![]() CMV2000 Register description Datasheet • PUBLIC • Document Feedback DS000734 • v8-00 • 2025-Jul-07 71 / 87 / Address Default Value Remark bit[7] bit[6] bit[5] bit[4] bit[3] bit[2] bit[1] bit[0] 27 0 Number_lines5[7:0] 28 0 Number_lines5[15:8] 29 0 Number_lines6[7:0] 30 0 Number_lines6[15:8] 31 0 Number_lines7[7:0] 32 0 Number_lines7[15:8] 33 0 Number_lines8[7:0] 34 0 Number_lines8[15:8] 35 0 Sub_s[7:0] 36 0 Sub_s[15:8] 37 0 Sub_a[7:0] 38 0 Sub_a[15:8] 39 1 mono 40 0 Image_flipping[1:0] 41 0 Inte_s ync(1) Exp_ dual Exp_ ext V3:Set to 4 42 64 Exp_time[7:0] 43 4 Exp_time[15:8] 44 0 Exp_time[23:16] 45 0 Exp_step[7:0] 46 0 Exp_step[15:8] 47 0 Exp_step[23:16] 48 1 Exp_kp1[7:0] 49 0 Exp_kp1[15:8] 50 0 Exp_kp1[23:16] 51 1 Exp_kp2[7:0] 52 0 Exp_kp2[15:8] 53 0 Exp_kp2[23:16] 54 1 Nr_slopes[1:0] 55 1 Exp_seq[7:0] 56 V2: 64 V3: 0 Exp_time2[7:0] 57 V2: 4 V3: 8 Exp_time2[15:8] 58 0 Exp_time2[23:16] 59 0 Exp_step2[7:0] 60 0 Exp_step2[15:8] 61 0 Exp_step2[23:16] |