| データシートサーチシステム |
|
R7KA8M2AFDCAM データシート(PDF) 29 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R7KA8M2AFDCAM データシート(HTML) 29 Page - Renesas Technology Corp |
|
29 / 295 page ![]() Table 1.16 Pin list for the Standard product (5 of 9) BGA289 BGA224 BGA169 HLQFP176 Power, System, Clock, Debug, CAC I/O ports ExBus/ SDRAM Ex.Interrup t SCI/IIC/I3C/SPI/CANFD/USBFS/ USBHS/OSPI/SSIE/SDHI/MMC/ ESWM(GMII, RGMII, MII, RMII)/ PDMIF GPT/AGT/ULPT/RTC ADC16H/ DAC12/ ACMPHS CEU J8 G8 F7 — VCL7 — — — — — — — J9 F8 E7 — VCL6 — — — — — — — J10 F7 E6 — VSS6 — — — — — — — J11 H9 G8 59 VCL2 — — — — — — — J12 H10 G9 — VSS2 — — — — — — — J13 G11 E11 14 — P404 — IRQ15-DS CTS1_A/SSILRCK0_A/SSIFS0_A/ SD1DAT2_B/ET0_WOL GTIOC3B/RTCIC2 AD1FLA G1 — J14 H12 E13 — VSS_02 — — — — — — — J15 H13 — 23 USBHS_RREF — — — — — — — J16 H14 — 24 VSS2_USBHS — — — — — — — J17 H15 — 27 VSS1_USBHS — — — — — — — K1 K1 — 124 — PC15 A16 IRQ30 CTS6_C/CRX1 GTADSM0 — — K2 K2 — 122 CACREF P608 A14 IRQ22 TXD5_A/SDA5_A/MOSI5_A GTOWUP/GTCPPO4 — VIO_FL D K3 J2 J1 121 — P510 A13 IRQ3 RXD5_A/SCL5_A/MISO5_A/ ET_TAS_STA3 GTIOC1B/ULPTEVI0 — VIO_CL K K4 K3 — 123 — PD00 A15 IRQ23 SCK5_A/DE5/CTX1 GTOWLO/GTCPPO5 — — K5 — — — — PC07 D23/ DQ23 IRQ21 OM_1_RESET GTCPPO0 — — K6 R4 — — VSS_12 — — — — — — — K7 J7 H6 — VSS9 — — — — — — — K8 J8 H7 129 VCL9 — — — — — — — K9 H8 G7 99 VCL8 — — — — — — — K10 H7 G6 — VSS8 — — — — — — — K11 J9 H8 44 VCL1 — — — — — — — K12 J10 H9 — VSS1 — — — — — — — K13 K11 J10 6 — P410 A19 IRQ5 SCK3_A/DE3/SCL0_A*1/ USB_OVRCURB-DS/ USBHS_OVRCURB/ GPTP_MATCH0 GTOVLO/GTIOC9B/ AGTOB1 ADST0 — K14 J12 E12 21 VCC_02 — — — — — — — K15 J13 — 22 AVCC_USBHS — — — — — — — K16 J14 F12 19 XTAL P213 — IRQ2 TXD1_C/SDA1_C/MOSI1_C GTETRGC/GTIOC0A/ ULPTEE0 ADTRG1 — K17 J15 F13 20 EXTAL P212 — IRQ3 RXD1_C/SCL1_C/MISO1_C GTETRGD/GTIOC0B/ AGTEE1 — — L1 — — — — PC03 D27/ DQ27 IRQ25 TXD7_C/SDA7_C/MOSI7_C/ OM_1_SIO4 GTCPPO4 — — L2 — — — — PC02 D28/ DQ28 IRQ26 SCK7_C/DE7/OM_1_SIO3 GTCPPO5 — — L3 — — — — PC04 D26/ DQ26 IRQ24 RXD7_C/SCL7_C/MISO7_C/ OM_1_SIO2 GTCPPO3 — — L4 — — — — PC09 D21/ DQ21 IRQ5 OM_1_RSTO1 — — — L5 — — — — PC05 D25/ DQ25 IRQ23 OM_1_CS1 GTCPPO2 — — L6 N1 — 130 VCC2_12 — — — — — — — L7 K6 G5 — VSS_14 — — — — — — — L8 H6 H5 — VSS_15 — — — — — — — L9 K7 K7 — VSS10 — — — — — — — L10 K8 J7 151 VCL10 — — — — — — — L11 K9 J8 18 VCL0 — — — — — — — L12 K10 J9 — VSS0 — — — — — — — L13 L11 J11 5 — P414 A23 IRQ9 RXD4_B/SCL4_B/MISO4_B/ SSLB0_B/CRX1/ET1_MDIO GTIOC0B — VIO_CL K L14 J11 F10 12 CACREF P402 — IRQ4-DS SCK1_A/DE1/CRX0/AUDIO_CLK/ SD1DAT0_B/ET0_LINKSTA RTCIC0 — — L15 K13 G11 1 VCC_01 — — — — — — — RA8M2 Datasheet 1. Overview R01DS0438EJ0130 Rev.1.30 Feb 27, 2026 Page 29 of 295 |