| データシートサーチシステム |
|
R7KA8M2AFDCAM データシート(PDF) 31 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R7KA8M2AFDCAM データシート(HTML) 31 Page - Renesas Technology Corp |
|
31 / 295 page ![]() Table 1.16 Pin list for the Standard product (7 of 9) BGA289 BGA224 BGA169 HLQFP176 Power, System, Clock, Debug, CAC I/O ports ExBus/ SDRAM Ex.Interrup t SCI/IIC/I3C/SPI/CANFD/USBFS/ USBHS/OSPI/SSIE/SDHI/MMC/ ESWM(GMII, RGMII, MII, RMII)/ PDMIF GPT/AGT/ULPT/RTC ADC16H/ DAC12/ ACMPHS CEU P1 L3 J2 — — P603 — IRQ27 TXD0_B/SDA0_B/MOSI0_B/ OM_1_SCLK GTIOC7A/ULPTO0 — — P2 M2 K1 — — P602 — IRQ28 RXD0_B/SCL0_B/MISO0_B/ OM_1_SCLKN GTIOC7B/ULPTEE0 — — P3 M3 — 132 CACREF P600 — IRQ30 OM_0_RSTO1/ET1_WOL GTIOC6B/ULPTEVI1- DS — — P4 M4 — 131 — P601 — IRQ29 SCK0_B/DE0/OM_0_WP1 GTIOC6A/ULPTEVI0/ RTCOUT — — P5 M5 M1 139 — P102 — IRQ17 TXD9_A/SDA9_A/MOSI9_A/ RSPCKB_A/CRX0/OM_0_SIO4 GTOWLO/GTIOC2B/ AGTO0 ADTRG0 — P6 M6 N2 144 — P801 — IRQ12 TXD2_A/SDA2_A/MOSI2_A/ OM_0_DQS/GPTP_PPS1 GTIV/GTIOC11B/ AGTOB0 — — P7 M7 M4 146 — P803 — IRQ19 SCK2_A/DE2/OM_0_SIO1 GTETRGC/GTIOC12B — — P8 — — — — P812 — IRQ23 CTS_RTS7_B/SS7_B/DE7/ USB_EXICEN/SD1DAT4_A/ PDMCLK2 GTIOC11A AN022 — P9 — — — — P012 — IRQ15 — — AN012 — P10 — — — — P010 — IRQ14 — — AN010 — P11 M8 K8 160 — P009 — IRQ13-DS — — AN009/ IVREF1 — P12 — L10 — — P805 — IRQ30 TXD8_A/SDA8_A/MOSI8_A/ ET1_MDIO — AN017/ IVCMP0 VIO_D15 P13 P13 L11 170 — P512 — IRQ14 CTS8_A/SCL1_A*1/CTX1/ ET1_INT GTIOC0A — — P14 — — — — P413 A22 IRQ18 ET_TAS_STA3 GTOUUP/GTCPPO7/ ULPTEE1 — — P15 — L13 — — P515 — IRQ12 CTS_RTS4_C/SS4_C/DE4/ SCL2_B*1/ET_TAS_STA0 GTIOC13A — — P16 M13 K10 2 — P709 CS4 IRQ10 CTS_RTS4_B/SS4_B/DE4/ SCL2_A*1/MISOB_B/ET0_MDIO GTCPPO5 — VIO_D13 P17 N15 K13 10 — P400 — IRQ0 TXD1_A/SDA1_A/MOSI1_A/ I3C_SCL0/AUDIO_CLK/ SD1CLK_B GTIOC6A/AGTIO1 ADTRG1 VIO_D0 R1 P4 — 133 VCC2_13 — — — — — — — R2 N2 — — — P315 — IRQ29 SCK3_C/DE3/SSLA3_A — — — R3 — — — — P900 — IRQ30 CTS3_C GTADSM0 — — R4 N4 L2 138 — P103 — IRQ16 CTS_RTS9_A/SS9_A/DE9/ SSLB0_A/CTX0/OM_0_SIO2/ GPTP_PPS0 GTOWUP/GTIOC2A AD1FLA G1 — R5 N5 L3 140 — P101 — IRQ1 RXD9_A/SCL9_A/MISO9_A/ MOSIB_A/OM_0_SIO3/ GPTP_CAPTURE1 GTETRGB/GTIOC8A/ AGTEE0 — — R6 N6 L4 145 — P802 — IRQ18 RXD2_A/SCL2_A/MISO2_A/ OM_0_SIO6 GTIW/GTIOC12A — — R7 N7 N4 148 — P804 — IRQ14 CTS_RTS2_A/SS2_A/DE2/ OM_0_SIO7 GTETRGD/GTIOC13A — — R8 — K5 — — P501 — IRQ25 TXD8_B/SDA8_B/MOSI8_B/ USB_OVRCURA/SD1DAT6_A/ PDMDAT1 GTIOC12A AN020 — R9 N8 L6 156 AVCC0 — — — — — — — R10 N9 L7 157 AVSS0 — — — — — — — R11 N10 L8 164 — P005 — IRQ10-DS — — AN005/ IVCMP3 — R12 P12 L9 166 — P003 — IRQ29 — — AN003/ IVCMP3 — R13 — M11 — — P513 — IRQ31 SCK8_A/DE8/ET0_INT GTIOC13B AN016/ IVCMP0 VIO_FL D R14 — K12 — — P514 — IRQ13 SCK4_C/DE4/SDA2_B*1/ ET_TAS_STA1 GTIOC13B — — R15 L13 J12 4 — P415 WAIT IRQ8 TXD4_B/SDA4_B/MOSI4_B/ RSPCKB_B/CTX1/ET1_MDC GTIOC0A — VIO_HD R16 L10 H10 7 — P409 A18 IRQ6 TXD3_A/SDA3_A/MOSI3_A/ SDA0_A*1/USB_OVRCURA- DS/USBHS_OVRCURA/ GPTP_CAPTURE0 GTOWUP/ULPTOA0 ADST1 — RA8M2 Datasheet 1. Overview R01DS0438EJ0130 Rev.1.30 Feb 27, 2026 Page 31 of 295 |