| データシートサーチシステム |
|
R7KA8M2AFECAC データシート(PDF) 32 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R7KA8M2AFECAC データシート(HTML) 32 Page - Renesas Technology Corp |
|
32 / 295 page ![]() Table 1.16 Pin list for the Standard product (8 of 9) BGA289 BGA224 BGA169 HLQFP176 Power, System, Clock, Debug, CAC I/O ports ExBus/ SDRAM Ex.Interrup t SCI/IIC/I3C/SPI/CANFD/USBFS/ USBHS/OSPI/SSIE/SDHI/MMC/ ESWM(GMII, RGMII, MII, RMII)/ PDMIF GPT/AGT/ULPT/RTC ADC16H/ DAC12/ ACMPHS CEU R17 K12 H11 9 — P407 CS6 IRQ22 SCK1_C/DE1/SDA0_B*1/ USB_VBUS/USBHS_VBUSEN/ GPTP_PTPOUT3 GTIOC10B/AGTIO0/ RTCOUT ADTRG0 — T1 P1 — — CLKOUT P205 — IRQ1-DS TXD4_A/SDA4_A/MOSI4_A/ SCL1_B*1/SSLA1_A/ USB_OVRCURA/SD1CD GTIV/GTIOC4A/ AGTO1 — — T2 P2 — — — P203 — IRQ2-DS RXD4_A/SCL4_A/MISO4_A/ RSPCKA_A/CTX0/USB_VBUSEN/ SD1CLK_A GTIOC5A/ULPTOA1 — — T3 P3 — — — P313 — IRQ27 TXD3_C/SDA3_C/MOSI3_C/ MISOA_A/USB_ID/SD1DAT0_A — — — T4 — — — — P901 — IRQ31 CTS_RTS3_C/SS3_C/DE3 GTADSM1/AGTIO1 — — T5 P5 N3 150 — P809 — IRQ20 TXD7_B/SDA7_B/MOSI7_B/ OM_0_SCLKN — — — T6 P6 M2 143 — P800 — IRQ11 CTS2_A/OM_0_SIO5 GTIU/GTIOC11A/ AGTOA0 — — T7 — M5 — — P502 — IRQ26 SCK8_B/DE8/USB_OVRCURB/ SD1DAT7_A/PDMDAT2 GTIOC12B AN019 — T8 R7 N5 153 — P014 — IRQ27 — — AN014/D A0/ IVCMP0 — T9 P8 M6 154 VREFL — — — — — — — T10 P9 M7 158 VREFL0 — — — — — — — T11 R11 M9 165 — P004 — IRQ9-DS — — AN004/ IVCMP2 — T12 M9 K9 162 — P007 — IRQ28 — — AN007/ IVCMP3 — T13 N11 M10 168 — P001 — IRQ7-DS — — AN001/ IVCMP3 — T14 — N10 — — P806 — IRQ0 RXD8_A/SCL8_A/MISO8_A/ ET1_MDC — AN018 VIO_D14 T15 — — — — P715 — IRQ12 RXD4_C/SCL4_C/MISO4_C/ ET_TAS_STA2 GTIOC12A — — T16 P14 M13 174 — P815 — IRQ15 CTX0/USB_DM GTIOC8A — — T17 P15 M12 173 VSS_USB — — — — — — — U1 R1 — — CACREF P204 — IRQ26 SCK4_A/DE4/SDA1_B*1/ SSLA0_A/USB_OVRCURB/ SD1WP GTIW/GTIOC4B/ AGTIO1 — — U2 R2 — — — P202 — IRQ3-DS CTS_RTS4_A/SS4_A/DE4/ MOSIA_A/CRX0/USB_EXICEN/ SD1CMD_A GTIOC5B/ULPTOB1 — — U3 R3 — — — P314 — IRQ28 RXD3_C/SCL3_C/MISO3_C/ SSLA2_A/SD1DAT1_A — ADTRG0 — U4 N3 — — VSS_13 — — — — — — — U5 R5 M3 149 — P808 — IRQ15 RXD7_B/SCL7_B/MISO7_B/ OM_0_SCLK GTIOC13B — — U6 R6 N1 142 — P100 — IRQ2 SCK9_A/DE9/MISOB_A/ OM_0_SIO0/GPTP_MATCH1 GTETRGA/GTIOC8B/ AGTIO0 — — U7 — L5 — CACREF P500 — IRQ24 RXD8_B/SCL8_B/MISO8_B/ USB_VBUSEN/SD1DAT5_A/ PDMDAT0 GTIOC11B AN021 — U8 P7 K6 152 — P015 — IRQ13 — — AN015/D A1/ IVCMP0 — U9 R8 N6 155 VREFH — — — — — — — U10 R9 N7 159 VREFH0 — — — — — — — U11 R10 N8 161 — P008 — IRQ12-DS — — AN008/ IVREF0 — U12 P10 M8 163 — P006 — IRQ11-DS — — AN006/ IVCMP2 — U13 R12 N11 169 — P000 — IRQ6-DS — — AN000/ IVCMP2 — U14 P11 N9 167 — P002 — IRQ8-DS — — AN002/ IVCMP2 — U15 R13 L12 172 — P511 — IRQ15 CTS_RTS8_A/SS8_A/DE8/ SDA1_A*1/CRX1/ET1_LINKSTA GTIOC0B — — RA8M2 Datasheet 1. Overview R01DS0438EJ0130 Rev.1.30 Feb 27, 2026 Page 32 of 295 |