| データシートサーチシステム |
|
R7KA8M2AFECAC データシート(PDF) 34 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R7KA8M2AFECAC データシート(HTML) 34 Page - Renesas Technology Corp |
|
34 / 295 page ![]() Table 1.17 Pin list for the SiP product (2 of 8) BGA303 Power, System, Clock, Debug, CAC I/O ports ExBus/ SDRAM Ex.Interrup t SCI/IIC/I3C/SPI/CANFD/USBFS/USBHS/ OSPI/SSIE/SDHI/MMC/ESWM(GMII, RGMII, MII, RMII)/PDMIF GPT/AGT/ULPT/RTC ADC16H/ DAC12/ ACMPHS CEU B17 — PD01 — IRQ22 SCK8_C/DE8/SD0DAT2_C/ET1_RXD6 GTCPPO2 — — B18 — PD02 — IRQ21 TXD8_C/SDA8_C/MOSI8_C/SD0DAT1_C/ ET1_RXD7 GTCPPO1 — — C1 — PA06 CS1/CKE IRQ17 CTS2_C/SD0DAT1_A/PDMDAT1 GTETRGC/GTIOC7B — VIO_D11 C2 — P613 D15/DQ15 IRQ19 CTS0_C/USBHS_OVRCURB GTETRGA/GTIOC9B/AGTO1 — — C3 — PA13 D10/DQ10 IRQ12 CTS_RTS9_C/SS9_C/DE9 GTOVUP/GTIOC10A — — C4 — P300 D2/DQ2 IRQ4 SCK0_A/DE0/SSLA3_B/SD0DAT3_B GTIOC3A/ULPTEVI0-DS — — C5 — P302 D0/DQ0 IRQ5 RXD6_B/SCL6_B/MISO6_B/SD0DAT1_B GTOUUP/GTIOC4A/ULPTO0-DS — — C6 — P200 — NMI — — — — C7 RES — — — — — — — C8 — P110 — IRQ20 SD0DAT4_C GTIOC9B — — C9 — P903 — IRQ1 — GTIOC11A — — C10 TCLK P308 — IRQ26-DS CTS3_B/SD0CLK_B/ET1_TX_ER/ ETHPHYCLK GTIU/GTCPPO9/ULPTOB1 — VIO_D11 C11 TDATA2 P305 — IRQ8 SD0WP/ET1_TXD2/RGMII1_TXD2 GTOVUP/GTCPPO12/ULPTEE1 — VIO_D14 C12 TDATA0 P307 — IRQ27-DS CTS_RTS6_A/SS6_A/DE6/SD0CMD_B/ ET1_TXD0/RGMII1_TXD0/RMII1_TXD0 GTIV/GTCPPO10/ULPTOA1 — VIO_D12 C13 — P911 — IRQ6 ET1_TXD5 GTIOC3B — — C14 CLKOUT P206 CS7 IRQ0-DS USB_VBUSEN/SSIDATA1_A/ SD0DAT7_C/ET1_RX_DV/ RGMII1_RX_CTL/RMII1_CRS_DV GTIU/GTCPPO0/ULPTOB1 — VIO_D0 C15 — PD04 — IRQ20 CTS_RTS8_C/SS8_C/DE8/USBHS_ID/ SD0CMD_C/ET0_RXD5 GTIOC3A — — C16 — PD03 — IRQ21 RXD8_C/SCL8_C/MISO8_C/ USBHS_EXICEN/SD0DAT0_C/ ET0_RXD4 GTIOC3B — — C17 — PD05 — IRQ19 CTS8_C/USBHS_OVRCURB/SD0CLK_C/ ET0_RXD6 GTIOC2B — — C18 — PD06 — IRQ18 USBHS_OVRCURA/SD0WP/ET0_RXD7 GTIOC2A — — D1 — PA04 A1 IRQ19 SCK2_C/DE2/SD0DAT3_A GTIU/GTIOC4B ADST0 VIO_D9 D2 CACREF/CLKOUT P611 D13/DQ13 IRQ17 SCK0_C/DE0/MOSIA_B/ USBHS_VBUSEN GTOULO/GTIOC4B — — D3 — P610 D12/DQ12 IRQ16 RXD0_C/SCL0_C/MISO0_C/RSPCKA_B/ CRX1 GTOUUP/GTIOC4A/ULPTOB1- DS — — D4 — PA14 D11/DQ11 IRQ13 TXD9_C/SDA9_C/MOSI9_C GTOVLO/GTIOC10B — — D5 — P303 — IRQ29-DS SCK6_B/DE6 GTIOC7B — — D6 — P915 — IRQ8 CTS6_B GTIOC5A — — D7 — P108 — IRQ24 SD0DAT6_C GTIOC10B — — D8 — P111 — IRQ19 SD0DAT3_C GTIOC9A — — D9 — P109 — IRQ23 SD0DAT5_C GTIOC10A — — D10 — P310 — IRQ24-DS TXD3_B/SDA3_B/MOSI3_B/ET1_TX_EN/ RGMII1_TX_CTL/RMII1_TX_EN GTCPPO7/AGTEE1 — VIO_D9 D11 TDATA3 P304 — IRQ9 SD0DAT0_B/ET1_TXD3/RGMII1_TXD3 GTOVLO/GTIOC7A/ULPTO1 — VIO_D15 D12 TDATA1 P306 — IRQ28-DS SD0CD/ET1_TXD1/RGMII1_TXD1/ RMII1_TXD1 GTIW/GTCPPO11/ULPTEVI1 — VIO_D13 D13 — P912 — IRQ5 ET1_TXD6 GTIOC3A — — D14 — PB04 — IRQ9 SCK5_C/DE5/ET0_TXD3/RGMII0_TXD3 GTCPPO3 AD0FLAG1 VIO_CLK D15 — PB07 — IRQ1 ET0_TXD5 GTIOC9B — — D16 — PB05 — IRQ15 CTS5_C/ET0_TXD7 GTCPPO4 — — D17 — PB03 — IRQ13 TXD5_C/SDA5_C/MOSI5_C/ET0_TXD2/ RGMII0_TXD2 GTCPPO1 ADSYNC VIO_HD D18 — PB01 ALE IRQ12 CTS_RTS1_B/SS1_B/DE1/ET0_TX_CLK GTCPPO2 AD1FLAG1 VIO_FLD E1 — PA15 EBCLK/ SDCLK IRQ14 CTS9_C/PDMCLK1 GTIOC7A — VIO_D14 E2 — P615 — IRQ7 TXD7_A/SDA7_A/MOSI7_A/ USBHS_EXICEN GTETRGC/GTCPPO10 — — E3 — P614 WR/WR0/ DQM0 IRQ20 RXD7_A/SCL7_A/MISO7_A/USBHS_ID GTETRGB/GTCPPO9/AGTO0 — — RA8M2 Datasheet 1. Overview R01DS0438EJ0130 Rev.1.30 Feb 27, 2026 Page 34 of 295 |