データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AR027300MR-R データシート(PDF) 4 Page - PUI audio inc.

部品番号 AR027300MR-R
部品情報  Released from Engineering
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PUIAUDIO [PUI audio inc.]
ホームページ  http://www.puiaudio.com/
Logo PUIAUDIO - PUI audio inc.

AR027300MR-R データシート(HTML) 4 Page - PUI audio inc.

  AR027300MR-R Datasheet HTML 1Page - PUI audio inc. AR027300MR-R Datasheet HTML 2Page - PUI audio inc. AR027300MR-R Datasheet HTML 3Page - PUI audio inc. AR027300MR-R Datasheet HTML 4Page - PUI audio inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
This document contains data proprietary to PUI Audio Inc. Any use or reproduction, in any form, without prior written permission
of PUI Audio Inc. is prohibited.
©2020, PUI Audio Inc.
PUI Audio, Inc., 3541 Stop Eight Road, Dayton, OH 45414
Tel: (937) 415-5901 Fax: (937) 415-5925
Packaging
Specifications Revisions
Revision
Description
Date
-
Released from Engineering
3/26/2010
A
Revised ROHS status and polarity
10/9/2013
B
Revised SPL, operating temp, weight
11/1/2013
C
Revised rated power
2/27/2020
Note:
1.
Unless otherwise specified:
A. All dimensions are in millimeters.
B.
Default tolerances are ±0.5mm and angles are ±3°.
2.
Specifications subject to change or withdrawal without notice.



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com