| データシートサーチシステム |
|
STMPE2403 データシート(PDF) 60 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STMPE2403 データシート(HTML) 60 Page - STMicroelectronics |
|
60 / 63 page ![]() Package mechanical data STMPE2403 60/63 Figure 15. Package dimensions Table 59. TFBGA Mechanical data Dim. mm. inch Min Typ Max Min Typ Max A 1.1 1 1.16 0.043 0.039 0.046 A1 0.25 0.010 A2 0.78 0.86 0.031 0.034 b 0.30 0.25 0.35 0.012 0.010 0.014 D 3.60 3.50 3.70 0.142 0.138 0.146 D1 3.50 0.138 E 3.50 3.60 3.70 0.142 0.138 0.146 E1 2.50 0.098 e 0.50 0.020 F 0.55 0.022 |