| データシートサーチシステム |
|
H8S2245 データシート(PDF) 51 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
H8S2245 データシート(HTML) 51 Page - Renesas Technology Corp |
|
51 / 818 page ![]() Section 1 Overview Rev.3.00 Mar. 26, 2007 Page 9 of 772 REJ09B0355-0300 Pin No. Pin Name FP-100B, TFP-100B Mode 1 Mode 2* 1 Mode 3* 1 Mode 4 Mode 5 Mode 6* 1 Mode 7* 1 PROM Mode* 2 19 PE 4/D4 PE 4/D4 PE 4 PE 4/D4 PE 4/D4 PE 4/D4 PE 4 NC 20 PE 5/D5 PE 5/D5 PE 5 PE 5/D5 PE 5/D5 PE 5/D5 PE 5 NC 21 PE 6/D6 PE 6/D6 PE 6 PE 6/D6 PE 6/D6 PE 6/D6 PE 6 NC 22 PE 7/D7 PE 7/D7 PE 7 PE 7/D7 PE 7/D7 PE 7/D7 PE 7 NC 23 D 8 D 8 PD 0 D 8 D 8 D 8 PD 0 D 0 24 D 9 D 9 PD 1 D 9 D 9 D 9 PD 1 D 1 25 D 10 D 10 PD 2 D 10 D 10 D 10 PD 2 D 2 26 D 11 D 11 PD 3 D 11 D 11 D 11 PD 3 D 3 27 D 12 D 12 PD 4 D 12 D 12 D 12 PD 4 D 4 28 D 13 D 13 PD 5 D 13 D 13 D 13 PD 5 D 5 29 D 14 D 14 PD 6 D 14 D 14 D 14 PD 6 D 6 30 D 15 D 15 PD 7 D 15 D 15 D 15 PD 7 D 7 31 V SS V SS V SS V SS V SS V SS V SS V SS 32 A 0 PC 0/A0 PC 0 A 0 A 0 PC 0/A0 PC 0 A 0 33 A 1 PC 1/A1 PC 1 A 1 A 1 PC 1/A1 PC 1 A 1 34 A 2 PC 2/A2 PC 2 A 2 A 2 PC 2/A2 PC 2 A 2 35 A 3 PC 3/A3 PC 3 A 3 A 3 PC 3/A3 PC 3 A 3 36 A 4 PC 4/A4 PC 4 A 4 A 4 PC 4/A4 PC 4 A 4 37 A 5 PC 5/A5 PC 5 A 5 A 5 PC 5/A5 PC 5 A 5 38 A 6 PC 6/A6 PC 6 A 6 A 6 PC 6/A6 PC 6 A 6 39 A 7 PC 7/A7 PC 7 A 7 A 7 PC 7/A7 PC 7 A 7 40 V CC V CC V CC V CC V CC V CC V CC V CC 41 A 8 PB 0/A8 PB 0 A 8 A 8 PB 0/A8 PB 0 A 8 42 A 9 PB 1/A9 PB 1 A 9 A 9 PB 1/A9 PB 1 OE 43 A 10 PB 2/A10 PB 2 A 10 A 10 PB 2/A10 PB 2 A 10 44 A 11 PB 3/A11 PB 3 A 11 A 11 PB 3/A11 PB 3 A 11 45 A 12 PB 4/A12 PB 4 A 12 A 12 PB 4/A12 PB 4 A 12 46 A 13 PB 5/A13 PB 5 A 13 A 13 PB 5/A13 PB 5 A 13 47 A 14 PB 6/A14 PB 6 A 14 A 14 PB 6/A14 PB 6 A 14 48 A 15 PB 7/A15 PB 7 A 15 A 15 PB 7/A15 PB 7 A 15 |