| データシートサーチシステム |
|
HD64F2149YV データシート(PDF) 850 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HD64F2149YV データシート(HTML) 850 Page - Renesas Technology Corp |
|
850 / 1075 page ![]() Appendix A Instruction Set Rev. 3.00 Jan 18, 2006 page 822 of 1044 REJ09B0280-0300 6. Branch Instructions Mnemonic Addressing Mode and Instruction Length (Bytes) IH N Z V C Bcc BRA d:8(BT d:8) BRA d:16(BT d:16) BRN d:8(BF d:8) BRN d:16(BF d:16) BHI d:8 BHI d:16 BLS d:8 BLS d:16 BCC d:8(BHS d:8) BCC d:16(BHS d:16) BCS d:8(BLO d:8) BCS d:16(BLO d:16) BNE d:8 BNE d:16 BEQ d:8 BEQ d:16 BVC d:8 BVC d:16 BVS d:8 BVS d:16 BPL d:8 BPL d:16 BMI d:8 BMI d:16 BGE d:8 BGE d:16 BLT d:8 BLT d:16 BGT d:8 BGT d:16 BLE d:8 BLE d:16 if condition is true then PC ←PC+d else next; — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Operation Condition Code No. of States*1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Always Never C ∨Z=0 C ∨Z=1 C=0 C=1 Z=0 Z=1 V=0 V=1 N=0 N=1 N ⊕V=0 N ⊕V=1 Z ∨(N⊕V)=0 Z ∨(N⊕V)=1 Branch Condition |