データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

B43890 データシート(PDF) 7 Page - EPCOS

部品番号 B43890
部品情報  Aluminum electrolytic capacitors
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EPCOS [EPCOS]
ホームページ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B43890 データシート(HTML) 7 Page - EPCOS

Back Button B43890 Datasheet HTML 3Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 4Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 5Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 6Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 7Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 8Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 9Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 10Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 11Page - EPCOS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 26 page
background image
1) Refer to chapter "General technical information, 5.3 Calculation of useful life" for an explanation on how to interpret the useful life
graphs.
Useful life
depending on ambient temperature TA under ripple current operating conditions1)
d = 10 mm
d
≥ 12.5 mm
B43890
Extended useful life
105
°C
Page 7 of 26
Please read Cautions and warnings and
Important notes at the end of this document.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com