データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

B43890 データシート(PDF) 4 Page - EPCOS

部品番号 B43890
部品情報  Aluminum electrolytic capacitors
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EPCOS [EPCOS]
ホームページ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B43890 データシート(HTML) 4 Page - EPCOS

  B43890 Datasheet HTML 1Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 2Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 3Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 4Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 5Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 6Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 7Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 8Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 9Page - EPCOS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 26 page
background image
Dimensional drawing
With stand-off rubber seal
Diameters (mm): 10, 12.5, 16, 18
Dimensions and weights
Dimensions (mm)
Approx. weight
d +0.5
l
a
±0.5
b
g
10
16 +1.0
5.0
0.60
±0.05
1.9
10
20 +2.0
5.0
0.60
±0.05
2.6
12.5
20 +2.0
5.0
0.60
±0.05
3.6
12.5
25 +2.0
5.0
0.60
±0.05
4.5
12.5
30 +2.0
5.0
0.80
±0.05
5.3
12.5
35 +2.0
5.0
0.80
±0.05
6.4
12.5
40 +2.0
5.0
0.80
±0.05
7.4
16
20 +2.0
7.5
0.80
±0.05
5.5
16
25 +2.0
7.5
0.80
±0.05
7.5
16
31.5 +2.0
7.5
0.80
±0.05
7.8
18
20 +2.0
7.5
0.80
±0.1
8.0
18
25 +2.0
8.5
0.80
±0.1
9.0
18
31.5 +2.0
7.5
0.80
±0.1
11.0
18
35 +2.0
7.5
0.80
±0.1
13.0
18
40 +2.0
7.5
0.80
±0.1
16.0
B43890
Extended useful life
105
°C
Page 4 of 26
Please read Cautions and warnings and
Important notes at the end of this document.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com