| データシートサーチシステム |
|
SS6383BCSTR データシート(PDF) 7 Page - Silicon Standard Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SS6383BCSTR データシート(HTML) 7 Page - Silicon Standard Corp. |
|
7 / 8 page ![]() www.SiliconStandard.com 7 of 8 SS6383B(G) 11/07/2004 Rev.2.01 PHYSICAL DIMENSIONS TO-263-5 SYMBOL MIN MAX A 4.06 4.83 A1 0 0.15 C2 1.14 1.40 D 8.38 9.65 E 9.65 10.29 e 1.70 BSC L 14.61 15.88 L1 2.29 2.79 L2 1.40 L4 0.25 BSC θ 0 ° 8 ° Gauge Plane Seating Plane A A E L2 D L A A1 L1 θ L4 c2 e TO-252-5 SYMBOL MIN MAX A 2.19 2.38 A1 0 0.13 b3 5.21 5.46 c2 0.46 0.58 D 5.33 5.59 E 6.35 6.73 e 1.27 BSC H 9.40 10.41 L 1.4 1.78 L1 2.67 REF L2 0.51 BSC L3 1.52 2.03 θ 0 ° 8 ° A e D b3 E L3 A c2 H A1 L1 L L2 A |