データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FAN5353 データシート(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FAN5353
部品情報  3MHz, 3A Synchronous Buck Regulator
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FAN5353 データシート(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FAN5353 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FAN5353 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FAN5353 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FAN5353 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FAN5353 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FAN5353 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FAN5353 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FAN5353 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FAN5353 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
© 2009 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
FAN5353 • Rev. 1.0.2
6
Typical Characteristics
Unless otherwise specified, VIN = 5V, VOUT = 1.2V, circuit of Figure 1, and components per Table 1.
VOUT
IL
Iload
Figure 9. Load Transient Response: 100mA to 1.5A to
100mA, tr=tf=100ns, Horizontal Scale = 5µs/div.
Figure 10. Load Transient Response: 500mA to 3A to
500mA, tr=tf=100ns, Horizontal Scale = 5µs/div.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0.1
1
10
100
1000
10000
Load Current (mA)
5VIN,1.2VOUT
3.3VIN,1.2VOUT
5VIN, 3.3VOUT
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
00.5
11.5
22.5
3
Load Current (A)
VIN = 4.1V
VIN = 4.0V
VIN = 3.9V
VIN = 3.8V
Figure 11. Output Voltage Ripple vs. Load Current
Figure 12. Effect of tOFF Minimum on Reducing the
Switching Frequency at Large Duty Cycles, VOUT = 3.3V
20
30
40
50
60
70
80
90
0.01
0.1
1
10
100
Frequency (KHz)
1.2VOUT,1.5A load
1.2VOUT, 3A load
3.3VOUT,1.5A load
VOUT
V IN
Figure 13. Power Supply Rejection Ratio
Figure 14. Line Transient Response with 1A load, 10µs/div.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com