データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FAN5353 データシート(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FAN5353
部品情報  3MHz, 3A Synchronous Buck Regulator
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FAN5353 データシート(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FAN5353 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FAN5353 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FAN5353 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FAN5353 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FAN5353 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FAN5353 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FAN5353 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FAN5353 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FAN5353 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
© 2009 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
FAN5353 • Rev. 1.0.2
7
Typical Characteristics
Unless otherwise specified, VIN = 5V, VOUT = 1.2V, circuit of Figure 1, and components per Table 1.
Figure 15. Soft-Start: EN Voltage Raised After VIN =5.0V,
ILOAD = 0, Horizontal Scale = 100µs/div.
Figure 16. Soft-Start: EN Pin Tied to VCC,
ILOAD = 0, Horizontal Scale = 1ms/div.
Figure 17. Soft-Start: EN Pin Raised after VIN = 5.0V,
RLOAD = 400mΩ. COUT = 100μF, Horizontal Scale =
100µs/div.
Figure 18. Soft-Start: EN Pin Tied to VCC, RLOAD =
400m
Ω, COUT = 100μF, Horizontal Scale = 1ms/div.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com