| データシートサーチシステム |
|
S5000PAL データシート(PDF) 19 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
S5000PAL データシート(HTML) 19 Page - Intel Corporation |
|
19 / 112 page ![]() Product Overview Intel ® Server Board S5000PAL / S5000XAL TPS Revision 1.7 Intel order number: D31979-010 20 TP02292 143.00 [5.630] 231.89 [9.130] 243.83 [9.600] 265.41 [10.449] 297.84 [11.726] 308.74 [12.155] 214.12 [8.430] 196.33 [7.730] 178.56 [7.030] 160.77 [6.330] 11.96 [0.471] 3.45 [0.136] 10.16 [0.400] 0.00 [0.000] 30.91 [1.217] 49.68 [1.956] 19.76 [0.778] 35.05 [1.380] 62.99 [2.480] 76.45 [3.010] 67.39 [2.653] 2.67 [0.105] 6.27 [0.247] 35.28 [1.389] 8 x 40.39 [1.590] 7 x 10.67 [0.420] 2 x 1.83 [0.072] 5 x 6.99 [0.275] 8.64 [0.340] 3.35 [0.132] 298.51 [11.752] 309.042 [12.167] 211.02 [8.308] 174.17 [6.857] 214.63 [8.450] 230.38 [9.070] 1st Pin 1st Pin R1.52 [0.060] 119.59 [4.708] 119.16 [4.692] 1st Pin 86.11 [3.390] Figure 5. Intel® Server Board S5000PAL / S5000XAL – Hole and Component Positions (2 of 2) |