データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FX839 データシート(PDF) 6 Page - CML Microcircuits

部品番号 FX839
部品情報  Analogue Control Interface
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CMLMICRO [CML Microcircuits]
ホームページ  http://www.cmlmicro.com
Logo CMLMICRO - CML Microcircuits

FX839 データシート(HTML) 6 Page - CML Microcircuits

Back Button FX839 Datasheet HTML 2Page - CML Microcircuits FX839 Datasheet HTML 3Page - CML Microcircuits FX839 Datasheet HTML 4Page - CML Microcircuits FX839 Datasheet HTML 5Page - CML Microcircuits FX839 Datasheet HTML 6Page - CML Microcircuits FX839 Datasheet HTML 7Page - CML Microcircuits FX839 Datasheet HTML 8Page - CML Microcircuits FX839 Datasheet HTML 9Page - CML Microcircuits FX839 Datasheet HTML 10Page - CML Microcircuits Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 22 page
background image
Analogue Control Interface
FX839
© 1997 Consumer Microcircuits Limited
6
D/839/4
1.4
External Components
C1
22pF
±20%
R1
1M
:
±5%
X1
Note 1
C2
22pF
±20%
R2
22k
:
±10%
C3
0.1µF
±20%
C4
0.1µF
±20%
C5
0.1µF
±20%
Notes:
1.
If an external clock is to be used, it should be connected to Pin 2 and the components C1, C2,
R1 and X1 omitted. The ADC clock frequency is derived from the crystal or external clock by
means of internal programmable dividers. Refer to Section 1.7 for details of crystal or external
clock frequency range.
Figure 2: Recommended External Components



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com