| データシートサーチシステム |
|
FD2000 データシート(PDF) 18 Page - Finechips |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FD2000 データシート(HTML) 18 Page - Finechips |
|
18 / 37 page ![]() FD2000 Rev1.0 18/37 − DCRAM data write method when IM = 0 − DCRAM data write method when IM = 1 (Instructions other than the “DCRAM data write” instruction cannot be executed.) 10.5.4. Data format at (1) (24 bits) Code D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63 AC0 AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 AC7 DA0 DA1 DA2 DA3 DA4 DA5 X X IM X X X 0 1 0 1 X: don’t care 10.5.5. Data format at (2) (8 bits) Code D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63 AC0 AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 AC7 10.5.6. Data format at (3) (16 bits) Code D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63 AC0 AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 AC7 0 X X X 0 1 0 1 X: don’t care |