| データシートサーチシステム |
|
DM9621 データシート(PDF) 59 Page - Davicom Semiconductor, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DM9621 データシート(HTML) 59 Page - Davicom Semiconductor, Inc. |
|
59 / 66 page ![]() DM9621 USB2.0 to Fast Ethernet Controller Preliminary 59 Version: DM9621 -14-DS-P02 February 23, 2011 9.3 RMII TX timing CLK50M TXE TXD_1~0 T1 Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit T1 TXE,TXD_1~0 Delay Time 7 ns 9.4 RMII RX timing CLK50M RXDV RXD_1~0 T1 T2 Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit T1 RXDV,RXD_1~0 Setup Time 3 ns T2 RXDV,RXD_1~0 Hold Time 2 ns |