| データシートサーチシステム |
|
STA321 データシート(PDF) 48 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA321 データシート(HTML) 48 Page - STMicroelectronics |
|
48 / 157 page ![]() Digital processing stage STA321 48/157 Doc ID 15351 Rev 3 0x042 #9 b1 0x000000 (Ch0-biquad) 0x065 #3 b1 0x000000 (Ch1-biquad) 0x043 #9 b2 0x000000 0x066 #3 b2 0x000000 0x044 #9 a2 0x000000 0x067 #3 a2 0x000000 0x045 #9 a1 0x000000 0x068 #3 a1 0x000000 0x046 #10 b0 0x400000 0x069 #3 b0 0x400000 0x047 #10 b1 0x000000 0x06A #4 b1 0x000000 0x048 #10 b2 0x000000 0x06B #4 b2 0x000000 0x049 #10 a2 0x000000 0x06C #4 a2 0x000000 0x04A #10 a1 0x000000 0x06D #4 a1 0x000000 0x04B #11 b0 0x400000 0x06E #5 b0 0x400000 0x04C #11 b1 0x000000 0x06F #5 b1 0x000000 0x04D #11 b2 0x000000 0x070 #5 b2 0x000000 0x04E #11 a2 0x000000 0x071 #5 a2 0x000000 0x04F #11 a1 0x000000 0x072 #5 a1 0x000000 0x050 #12 b0 0x400000 0x073 #6 b0 0x400000 0x051 #12 b1 0x000000 0x074 #6 b1 0x000000 0x052 #12 b2 0x000000 0x075 #6 b2 0x000000 0x053 #12 a2 0x000000 0x076 #6 a2 0x000000 0x054 #12 a1 0x000000 0x077 #6 a1 0x000000 0x055 #0 b0 0x400000 Ch1-biquad 0x078 #7 b0 0x400000 0x056 #0 b1 0x000000 0x079 #7 b1 0x000000 0x057 #0 b2 0x000000 0x07A #7 b2 0x000000 0x058 #0 a2 0x000000 0x07B #7 a2 0x000000 0x059 #0 a1 0x000000 0x07C #7 a1 0x000000 0x05A #1 b0 0x400000 0x07D #8 b0 0x400000 0x05B #1 b1 0x000000 0x07E #8 b1 0x000000 0x05C #1 b2 0x000000 0x07F #8 b2 0x000000 0x05D #1 a2 0x000000 0x080 #8 a2 0x000000 0x05E #1 a1 0x000000 0x081 #8 a1 0x000000 0x05F #2 b0 0x400000 0x082 #9 b0 0x400000 0x060 #2 b1 0x000000 0x083 #9 b1 0x000000 0x061 #2 b2 0x000000 0x084 #9 b2 0x000000 0x062 #2 a2 0x000000 0x085 #9 a2 0x000000 0x063 #2 a1 0x000000 0x086 #9 a1 0x000000 0x064 #3 b0 0x400000 0x087 #10 b0 0x400000 Table 22. RAM mapping for processing stage (continued) Addr Descr. Default Block Addr Descr. Default Block |