| データシートサーチシステム |
|
DP83848JSQ データシート(PDF) 72 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DP83848JSQ データシート(HTML) 72 Page - Texas Instruments |
|
72 / 80 page ![]() 71 www.national.com 8.2.17 10 Mb/s Heartbeat Timing 8.2.18 10 Mb/s Jabber Timing Parameter Description Notes Min Typ Max Units T2.17.1 CD Heartbeat Delay All 10 Mb/s modes 1200 ns T2.17.2 CD Heartbeat Duration All 10 Mb/s modes 1000 ns TX_CLK TX_EN COL T2.17.1 T2.17.2 Parameter Description Notes Min Typ Max Units T2.18.1 Jabber Activation Time 85 ms T2.18.2 Jabber Deactivation Time 500 ms TXE PMD Output Pair COL T2.18.2 T2.18.1 |