| データシートサーチシステム |
|
CS3102C18-3SW データシート(PDF) 66 Page - Amphenol Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CS3102C18-3SW データシート(HTML) 66 Page - Amphenol Corporation |
|
66 / 73 page ![]() 65 10-70500 RECEPTACLE DUST CAP for external threads 10-70506 PLUG DUST CAP for internal threads MS Shell Size Order Number A Dia. Nominal Thread C Dia. ±.031 L1 ±.062 8S 10-70500-8 .500 .750 .500 10S 10-70500-10 .625 .875 .500 10SL 10-70500-10 .625 .875 .500 12S 10-70500-12 .750 1.000 .500 12 10-70500-12 .750 1.000 .500 14S 10-70500-14 .875 1.125 .500 14 10-70500-14 .875 1.125 .500 16S 10-70500-16 1.000 1.250 .500 16 10-70500-16 1.000 1.250 .500 18 10-70500-18 1.125 1.375 .562 20 10-70500-20 1.250 1.500 .562 22 10-70500-22 1.375 1.625 .562 24 10-70500-24 1.500 1.750 .562 28 10-70500-28 1.750 1.938 .562 32 10-70500-32 2.000 2.250 .562 36 10-70500-36 2.250 2.500 .625 40 10-70500-40 2.500 2.750 .625 MS Shell Size Order Number B Dia. Min. L2 ±.125 8S 10-70506-8S .469 .625 10S 10-70506-10S .587 .625 10SL 10-70506-10S .587 .625 12S 10-70506-12 .704 .625 12 10-70506-12 .704 .625 14S 10-70506-14 .828 .625 14 10-70506-14 .828 .625 16S 10-70506-16 .953 .625 16 10-70506-16 .953 .625 18 10-70506-18 1.072 .625 20 10-70506-20 1.197 .625 22 10-70506-22 1.322 .625 24 10-70506-24 1.447 .625 28 10-70506-28 1.697 .625 32 10-70506-32 1.947 .625 36 10-70506-36 2.190 .625 40 10-70506-40 2.440 .625 MS/Standard Accessories dust caps L A C 1 L B 2 |