| データシートサーチシステム |
|
AX250 データシート(PDF) 201 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AX250 データシート(HTML) 201 Page - Microsemi Corporation |
|
201 / 262 page ![]() Axcelerator Family FPGAs Re vi s i on 18 3 - 75 IO155PB3F14 AC29 IO156NB3F14 AE30 IO156PB3F14 AD30 IO157NB3F14 AC26 IO157PB3F14 AB26 IO158NB3F14 AH33 IO158PB3F14 AG33 IO159NB3F14 AD27 IO159PB3F14 AC27 IO160NB3F14 AG32 IO160PB3F14 AF32 IO161NB3F15 AG31 IO161PB3F15 AF31 IO162NB3F15 AF29 IO162PB3F15 AE29 IO163NB3F15 AE28 IO163PB3F15 AD28 IO164NB3F15 AG30 IO164PB3F15 AF30 IO165NB3F15 AE26 IO165PB3F15 AD26 IO166NB3F15 AJ30 IO166PB3F15 AH30 IO167NB3F15 AG28 IO167PB3F15 AF28 IO168NB3F15 AF27 IO168PB3F15 AE27 IO169NB3F15 AH29 IO169PB3F15 AG29 IO170NB3F15 AD25 IO170PB3F15 AC25 Bank 4 IO171NB4F16 AP29 IO171PB4F16 AN29 IO172NB4F16 AH26 FG1152 AX2000 Function Pin Number IO172PB4F16 AH27 IO173NB4F16 AJ27 IO173PB4F16 AJ28 IO174NB4F16 AL27 IO174PB4F16 AL28 IO175NB4F16 AM28 IO175PB4F16 AM29 IO176NB4F16 AG25 IO176PB4F16 AG26 IO177NB4F16 AK26 IO177PB4F16 AK27 IO178NB4F16 AF25 IO178PB4F16 AE25 IO179NB4F16 AP28 IO179PB4F16 AN28 IO180NB4F16 AJ25 IO180PB4F16 AJ26 IO181NB4F17 AM26 IO181PB4F17 AM27 IO182NB4F17 AF24 IO182PB4F17 AE24 IO183NB4F17 AH24 IO183PB4F17 AH25 IO184NB4F17 AG23 IO184PB4F17 AG24 IO185NB4F17 AL25 IO185PB4F17 AL26 IO186NB4F17 AP25 IO186PB4F17 AP26 IO187NB4F17 AK24 IO187PB4F17 AK25 IO188NB4F17 AF23 IO188PB4F17 AE23 IO189NB4F17 AN24 IO189PB4F17 AM24 FG1152 AX2000 Function Pin Number IO190NB4F17 AH22 IO190PB4F17 AH23 IO191NB4F17 AJ23 IO191PB4F17 AJ24 IO192NB4F17 AG21 IO192PB4F17 AG22 IO193NB4F18 AP23 IO193PB4F18 AP24 IO194NB4F18 AN22 IO194PB4F18 AN23 IO195NB4F18 AM23 IO195PB4F18 AL23 IO196NB4F18 AF21 IO196PB4F18 AF22 IO197NB4F18 AL22 IO197PB4F18 AM22 IO198NB4F18 AE21 IO198PB4F18 AE22 IO199NB4F18 AJ21 IO199PB4F18 AJ22 IO200NB4F18 AK21 IO200PB4F18 AK22 IO201NB4F18 AM21 IO201PB4F18 AL21 IO202NB4F18 AE20 IO202PB4F18 AD20 IO203NB4F19 AN21 IO203PB4F19 AP21 IO204NB4F19 AP20 IO204PB4F19 AN20 IO205NB4F19 AN19 IO205PB4F19 AP19 IO206NB4F19 AG20 IO206PB4F19 AF20 IO207NB4F19 AL19 FG1152 AX2000 Function Pin Number |