| データシートサーチシステム |
|
PM6652 データシート(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PM6652 データシート(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 53 page ![]() Voltage identification (VID) PM6652 16/53 Doc ID 16867 Rev 5 5 Voltage identification (VID) Table 6. VID for INTEL MVP 6.5 GFX core and CPU operation mode VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VCORE VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VCORE 00 0000 0 1.5000 100 000 0 0.7000 00 0000 1 1.4875 100 000 1 0.6875 00 0001 0 1.4750 100 001 0 0.6750 00 0001 1 1.4625 100 001 1 0.6625 00 0010 0 1.4500 100 010 0 0.6500 00 0010 1 1.4375 100 010 1 0.6375 00 0011 0 1.4250 100 011 0 0.6250 00 0011 1 1.4125 100 011 1 0.6125 00 0100 0 1.4000 100 100 0 0.6000 00 0100 1 1.3875 100 100 1 0.5875 00 0101 0 1.3750 100 101 0 0.5750 00 0101 1 1.3625 100 101 1 0.5625 00 0110 0 1.3500 100 110 0 0.5500 00 0110 1 1.3375 100 110 1 0.5375 00 0111 0 1.3250 100 111 0 0.5250 00 0111 1 1.3125 100 111 1 0.5125 00 1000 0 1.3000 101 000 0 0.5000 00 1000 1 1.2875 101 000 1 0.4875 00 1001 0 1.2750 101 001 0 0.4750 00 1001 1 1.2625 101 001 1 0.4625 00 1010 0 1.2500 101 010 0 0.4500 00 1010 1 1.2375 101 010 1 0.4375 00 1011 0 1.2250 101 011 0 0.4250 00 1011 1 1.2125 101 011 1 0.4125 00 1100 0 1.2000 101 100 0 0.4000 00 1100 1 1.1875 101 100 1 0.3875 00 1101 0 1.1750 101 101 0 0.3750 00 1101 1 1.1625 101 101 1 0.3625 00 1110 0 1.1500 101 110 0 0.3500 00 1110 1 1.1375 101 110 1 0.3375 00 1111 0 1.1250 101 111 0 0.3250 00 1111 1 1.1125 101 111 1 0.3125 |