| データシートサーチシステム |
|
PM6652 データシート(PDF) 19 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PM6652 データシート(HTML) 19 Page - STMicroelectronics |
|
19 / 53 page ![]() PM6652 Voltage identification (VID) Doc ID 16867 Rev 5 19/53 01 0001 0 1.1875 110 001 0 0.3875 01 0001 1 1.1750 110 001 1 0.3750 01 0010 0 1.1625 110 010 0 0.3625 01 0010 1 1.1500 110 010 1 0.3500 01 0011 0 1.1375 110 011 0 0.3375 01 0011 1 1.1250 110 011 1 0.3250 01 0100 0 1.1125 110 100 0 0.3125 01 0100 1 1.1000 110 100 1 0.3000 01 0101 0 1.0875 110 101 0 0.2875 01 0101 1 1.0750 110 101 1 0.2750 01 0110 0 1.0625 110 110 0 0.2625 01 0110 1 1.0500 110 110 1 0.2500 01 0111 0 1.0375 110 111 0 0.2375 01 0111 1 1.0250 110 111 1 0.2250 01 1000 0 1.0125 111 000 0 0.2125 01 1000 1 1.0000 111 000 1 0.2000 01 1001 0 0.9875 111 001 0 0.1875 01 1001 1 0.9750 111 001 1 0.1750 01 1010 0 0.9625 111 010 0 0.1625 01 1010 1 0.9500 111 010 1 0.1500 01 1011 0 0.9375 111 011 0 0.1375 01 1011 1 0.9250 111 011 1 0.1250 01 1100 0 0.9125 111 100 0 0.1125 01 1100 1 0.9000 111 100 1 0.1000 01 1101 0 0.8875 111 101 0 0.0875 01 1101 1 0.8750 111 101 1 0.0750 01 1110 0 0.8625 111 110 0 0.0625 01 1110 1 0.8500 111 110 1 0.0500 01 1111 0 0.8375 111 111 0 0.0375 01 1111 1 0.8250 111 111 1 OFF Table 7. Voltage identification (VID) for INTEL VR11 operation mode (continued) VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VCORE VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VCORE |