| データシートサーチシステム |
|
PM6652 データシート(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PM6652 データシート(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 53 page ![]() Voltage identification (VID) PM6652 18/53 Doc ID 16867 Rev 5 Table 7. Voltage identification (VID) for INTEL VR11 operation mode VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VCORE VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VCORE 00 0000 0 1.5000 100 000 0 0.8125 00 0000 1 1.5000 100 000 1 0.8000 00 0001 0 1.5000 100 001 0 0.7875 00 0001 1 1.5000 100 001 1 0.7750 00 0010 0 1.5000 100 010 0 0.7625 00 0010 1 1.5000 100 010 1 0.7500 00 0011 0 1.5000 100 011 0 0.7375 00 0011 1 1.5000 100 011 1 0.7250 00 0100 0 1.5000 100 100 0 0.7125 00 0100 1 1.5000 100 100 1 0.7000 00 0101 0 1.4875 100 101 0 0.6875 00 0101 1 1.4750 100 101 1 0.6750 00 0110 0 1.4625 100 110 0 0.6625 00 0110 1 1.4500 100 110 1 0.6500 00 0111 0 1.4375 100 111 0 0.6375 00 0111 1 1.4250 100 111 1 0.6250 00 1000 0 1.4125 101 000 0 0.6125 00 1000 1 1.4000 101 000 1 0.6000 00 1001 0 1.3875 101 001 0 0.5875 00 1001 1 1.3750 101 001 1 0.5750 00 1010 0 1.3625 101 010 0 0.5625 00 1010 1 1.3500 101 010 1 0.5500 00 1011 0 1.3375 101 011 0 0.5375 00 1011 1 1.3250 101 011 1 0.5250 00 1100 0 1.3125 101 100 0 0.5125 00 1100 1 1.3000 101 100 1 0.5000 00 1101 0 1.2875 101 101 0 0.4875 00 1101 1 1.2750 101 101 1 0.4750 00 1110 0 1.2625 101 110 0 0.4625 00 1110 1 1.2500 101 110 1 0.4500 00 1111 0 1.2375 101 111 0 0.4375 00 1111 1 1.2250 101 111 1 0.4250 01 0000 0 1.2125 110 000 0 0.4125 01 0000 1 1.2000 110 000 1 0.4000 |