データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AS5130 データシート(PDF) 15 Page - ams AG

部品番号 AS5130
部品情報  8-Bit Programmable Magnetic Rotary Encoder with Motion Detection Multiturn
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AMSCO [ams AG]
ホームページ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS5130 データシート(HTML) 15 Page - ams AG

Back Button AS5130 Datasheet HTML 11Page - ams AG AS5130 Datasheet HTML 12Page - ams AG AS5130 Datasheet HTML 13Page - ams AG AS5130 Datasheet HTML 14Page - ams AG AS5130 Datasheet HTML 15Page - ams AG AS5130 Datasheet HTML 16Page - ams AG AS5130 Datasheet HTML 17Page - ams AG AS5130 Datasheet HTML 18Page - ams AG AS5130 Datasheet HTML 19Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 42 page
background image
www.austriamicrosystems.com/AS5130
Revision 1.12
14 - 41
AS5130
Datasheet - Detailed Descr i pti on
Figure 11. Sine and Cosine Outputs for External Angle Calculation
VDD
VSS
micro
controller
AS5130
100n
VSS
+5V
VDD
SINN
VDD
SINP
COSN
COSP
VSS
AS5130
D
DA
A
C1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42