| データシートサーチシステム |
|
AS5130 データシート(PDF) 38 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS5130 データシート(HTML) 38 Page - ams AG |
|
38 / 42 page ![]() www.austriamicrosystems.com/AS5130 Revision 1.12 37 - 41 AS5130 Datasheet - Pack a ge Drawin gs and Ma r k ings 9 Package Drawings and Markings The device is available in a 16-Lead Shrink Small Outline Package. Figure 32. Package Drawings and Dimensions 513001 YYWWMZZ Symbol Min Nom Max A 1.73 1.86 1.99 A1 0.05 0.13 0.21 A2 1.68 1.73 1.78 b 0.22 0.30 0.38 c 0.09 0.17 0.25 D 5.90 6.20 6.50 E 7.40 7.80 8.20 E1 5.00 5.30 5.60 e - 0.65 BSC - L 0.55 0.75 0.95 L1 - 1.25 REF - L2 - 0.25 BSC - R0.09 - - Θ 0º 4º 8º N16 |