データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SSDF9504 データシート(PDF) 7 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

部品番号 SSDF9504
部品情報  N And P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
ホームページ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SSDF9504 データシート(HTML) 7 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SSDF9504 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SSDF9504 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SSDF9504 Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SSDF9504 Datasheet HTML 4Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SSDF9504 Datasheet HTML 5Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SSDF9504 Datasheet HTML 6Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SSDF9504 Datasheet HTML 7Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
Elektronische Bauelemente
SSDF9504
23A, 40V, RDS(ON) 26m
-20A, -40V, RDS(ON) 40m
N And P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
14-Nov-2012 Rev. B
Page 7 of 7
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
CHARACTERISTICS CURVE (P-Channel)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com