| データシートサーチシステム |
|
STMPE1801 データシート(PDF) 57 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STMPE1801 データシート(HTML) 57 Page - STMicroelectronics |
|
57 / 60 page ![]() STMPE1801 Package mechanical data Doc ID 17884 Rev 3 57/60 Table 16. Carrier tape specifications Symbol Millimeters Min Typ Max A0 2.06 2.11 2.16 B0 2.06 2.11 2.16 K0 0.64 0.69 0.74 F 3.45 3.50 3.55 W 7.90 8.00 8.30 P2 1.95 2.00 2.05 P0 3.90 4.00 4.10 10P0 39.80 40.00 40.20 D0 1.50 1.55 1.60 T 0.185 0.200 0.215 P 3.90 4.00 4.10 Table 17. Tape width (millimeters) Tape width A N W1 W2 W3 max min max max min max 8 180 60 8,4 14.4 7.9 10.9 |