データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SGM3140B データシート(PDF) 4 Page - SG Micro Corp

部品番号 SGM3140B
部品情報  Charge Pump LED Driver
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SGMICRO [SG Micro Corp]
ホームページ  http://www.sg-micro.com
Logo SGMICRO - SG Micro Corp

SGM3140B データシート(HTML) 4 Page - SG Micro Corp

  SGM3140B Datasheet HTML 1Page - SG Micro Corp SGM3140B Datasheet HTML 2Page - SG Micro Corp SGM3140B Datasheet HTML 3Page - SG Micro Corp SGM3140B Datasheet HTML 4Page - SG Micro Corp SGM3140B Datasheet HTML 5Page - SG Micro Corp SGM3140B Datasheet HTML 6Page - SG Micro Corp SGM3140B Datasheet HTML 7Page - SG Micro Corp SGM3140B Datasheet HTML 8Page - SG Micro Corp SGM3140B Datasheet HTML 9Page - SG Micro Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
500mA Buck/Boost
Charge Pump LED Driver
4
SGM3140B
SG Micro Corp
www.sg-micro.com
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(Full = -40
℃ to +85℃, VIN = 3.6V, CIN = 4.7μF, COUT = CF = 1μF, VSHDN = VIN, typical values at +25℃, unless otherwise noted.)
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
TEMP
MIN
TYP
MAX
UNITS
Input Supply Voltage
VIN
Full
2.7
5.5
V
VIN = 2.7V to 5.5V, FLASH = 0V,
ILOAD = 100μA
Full
0.3
3
Quiescent Current
IQ
FLASH = VIN, 2× Mode
2
mA
Shutdown Current
ISHDN
VEN = 0V, VIN = 5.5V
1
μA
Oscillator Frequency
2.2
MHz
Charge Pump Equivalent
Resistance (2× mode)
5
Charge Pump Equivalent
Resistance (1× mode)
0.6
0.8
FLASH = VIN, RSET = 86.6kΩ
Full
131
150
165
FB Reference Voltage
VFB
FLASH = GND
Full
38
47
54
mV
FB Pin Current
VFB = 0.3V
1
μA
EN, FLASH Logic Low
Full
0.4
V
EN, FLASH Logic High
Full
1.3
V
EN, FLASH Pin Current
Full
1
μA
VOUT Turn-On Time
VIN = 3.6V, FB within 90% of regulation
250
μs
Thermal Shutdown Temperature
145



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com