データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

A25LMQ64 データシート(PDF) 56 Page - AMIC Technology

部品番号 A25LMQ64
部品情報  64M-BIT (x1 / x2 / x4) 3.3V CMOS MXSMIO
PDF  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AMICC [AMIC Technology]
ホームページ  http://www.amictechnology.com
Logo AMICC - AMIC Technology

A25LMQ64 データシート(HTML) 56 Page - AMIC Technology

Back Button A25LMQ64 Datasheet HTML 52Page - AMIC Technology A25LMQ64 Datasheet HTML 53Page - AMIC Technology A25LMQ64 Datasheet HTML 54Page - AMIC Technology A25LMQ64 Datasheet HTML 55Page - AMIC Technology A25LMQ64 Datasheet HTML 56Page - AMIC Technology A25LMQ64 Datasheet HTML 57Page - AMIC Technology A25LMQ64 Datasheet HTML 58Page - AMIC Technology A25LMQ64 Datasheet HTML 59Page - AMIC Technology A25LMQ64 Datasheet HTML 60Page - AMIC Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 70 page
background image
A25LMQ64 Series
PRELIMINARY
(August, 2014, Version 0.2)
55
AMIC Technology Corp.
Figure 36-1. Write Security Register (WRSCUR) Sequence (Command 2F) (SPI Mode)
810
911 12 13 14 15
MSB
Status Register In
High Impedance
Command
0 1 234 5 6 7
S
DI
DO
C
2Fh
765432
1
0
Note: Also supported in QPI mode with command and subsequent input/output in Quad I/O mode.
MODE 3
MODE 0
Figure 36-2. Write Security Register (WRSCUR) Sequence (Command 2F) (QPI Mode)
Status
Register In
Command
S
C
IO0
C4, C0
0
4
IO1
C5, C1
1
5
IO2
C6, C2
2
6
IO3
C7, C3
3
7
MODE 3
MODE 0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com