データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LIS2DS12TR データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

部品番号 LIS2DS12TR
部品情報  ultra-low-power high-performance 3-axis "pico" accelerometer
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LIS2DS12TR データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button LIS2DS12TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LIS2DS12TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LIS2DS12TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LIS2DS12TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LIS2DS12TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LIS2DS12TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LIS2DS12TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LIS2DS12TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LIS2DS12TR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 68 page
background image
List of tables
LIS2DS12
6/68
DocID027753 Rev 4
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Table 2.
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 3.
Mechanical characteristics @ Vdd = 1.8 V, T = 25 °C unless otherwise noted . . . . . . . . . 12
Table 4.
Electrical characteristics @ Vdd = 1.8 V, T = 25 °C unless otherwise noted . . . . . . . . . . . 13
Table 5.
Temperature sensor characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 6.
SPI slave timing values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 7.
I2C slave timing values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 8.
I2C high-speed mode specifications at 1 MHz and 3.4 MHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 9.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 10.
Operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 11.
Low-pass filter in low-power, high-resolution and high-frequency modes . . . . . . . . . . . . . 23
Table 12.
Current consumption of operating modes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 13.
Number of samples to be discarded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 14.
ODR function settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 15.
Serial interface pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 16.
I2C terminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 17.
SAD+Read/Write patterns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 18.
Transfer when master is writing one byte to slave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 19.
Transfer when master is writing multiple bytes to slave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 20.
Transfer when master is receiving (reading) one byte of data from slave . . . . . . . . . . . . . 35
Table 21.
Transfer when master is receiving (reading) multiple bytes of data from slave . . . . . . . . . 35
Table 22.
Register map. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 23.
SENSORHUB1_REG register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 24.
SENSORHUB1_REG description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 25.
SENSORHUB2_REG register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 26.
SENSORHUB2_REG register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 27.
SENSORHUB3_REG register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 28.
SENSORHUB3_REG register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 29.
SENSORHUB4_REG register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 30.
SENSORHUB4_REG register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 31.
SENSORHUB5_REG register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 32.
SENSORHUB5_REG register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 33.
SENSORHUB6_REG register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 34.
SENSORHUB6_REG register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 35.
Module_8bit register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 36.
Module_8bit register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 37.
WHO_AM_I register default values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 38.
Control register 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 39.
Control register 1 description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Table 40.
ODR register setting: power down (PD) and low power (LP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Table 41.
ODR register setting: high resolution (HR) and high frequencies (HF). . . . . . . . . . . . . . . . 43
Table 42.
Control register 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Table 43.
Control register 2 description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Table 44.
Control register 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Table 45.
Control register 3 description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Table 46.
Self-test mode selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Table 47.
Control register 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Table 48.
Control register 4 description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68