| データシートサーチシステム |
|
AS5410 データシート(PDF) 32 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS5410 データシート(HTML) 32 Page - ams AG |
|
32 / 56 page ![]() Page 32 ams Datasheet Document Feedback [v2-04] 2015-Oct-07 AS5410 − Register Description Register 0111h Magnetic field of Pixel cell 1; Z field sensor cell Figure 39: Register 0111h Register Access Bit Function Note 0111h: Magnetic field value R D15 (MSB) Bz1 Magnetic field Bz of Pixel-cell 1 (1LSB=~4mT) D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 (LSB) |