| データシートサーチシステム |
|
AS5410 データシート(PDF) 47 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS5410 データシート(HTML) 47 Page - ams AG |
|
47 / 56 page ![]() ams Datasheet Page 47 [v2-04] 2015-Oct-07 Document Feedback AS5410 − Package Drawings & Markings Figure 53: Pixel Cell Placement Note(s) and/or Footnote(s): 1. All dimensions in mm. 2. Die thickness 203 μm nom. 3. Adhesive thickness 30 ± 15 μm. 4. Leadframe downest 152 ± 25 μm. 5. Leadframe thickness 125 ± 8 μm. Package Drawings & Markings |