| データシートサーチシステム |
|
ADP1055ACPZ-R7 データシート(PDF) 130 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADP1055ACPZ-R7 データシート(HTML) 130 Page - Analog Devices |
|
130 / 140 page ![]() ADP1055 Data Sheet Rev. A | Page 130 of 140 Period (ns) Frequency (kHz) Exponent Mantissa 11,740 85.17887564 −3 681 11,730 85.2514919 −3 682 11,710 85.3970965 −3 683 11,690 85.54319932 −3 684 11,670 85.68980291 −3 686 11,660 85.76329331 −3 686 11,640 85.91065292 −3 687 11,620 86.05851979 −3 688 11,610 86.13264427 −3 689 11,590 86.28127696 −3 690 11,570 86.43042351 −3 691 11,560 86.50519031 −3 692 11,540 86.65511265 −3 693 11,520 86.80555556 −3 694 11,510 86.88097307 −3 695 11,490 87.03220191 −3 696 11,470 87.18395815 −3 697 11,460 87.2600349 −3 698 11,440 87.41258741 −3 699 11,420 87.56567426 −3 701 11,410 87.64241893 −3 701 11,390 87.79631255 −3 702 11,370 87.95074758 −3 704 11,360 88.02816901 −3 704 11,340 88.18342152 −3 705 11,330 88.26125331 −3 706 11,310 88.4173298 −3 707 11,290 88.57395926 −3 709 11,280 88.65248227 −3 709 11,260 88.80994671 −3 710 11,250 88.88888889 −3 711 11,230 89.04719501 −3 712 11,220 89.12655971 −3 713 11,200 89.28571429 −3 714 11,180 89.44543828 −3 716 11,170 89.52551477 −3 716 11,150 89.68609865 −3 717 11,140 89.76660682 −3 718 11,120 89.92805755 −3 719 11,110 90.0090009 −3 720 11,090 90.17132552 −3 721 11,080 90.25270758 −3 722 11,060 90.4159132 −3 723 11,040 90.57971014 −3 725 11,030 90.66183137 −3 725 11,010 90.82652134 −3 727 11,000 90.90909091 −3 727 10,980 91.07468124 −3 729 10,970 91.15770283 −3 729 10,950 91.32420091 −3 731 10,940 91.40767824 −3 731 10,920 91.57509158 −3 733 10,910 91.65902841 −3 733 Period (ns) Frequency (kHz) Exponent Mantissa 10,890 91.82736455 −3 735 10,880 91.91176471 −3 735 10,860 92.08103131 −3 737 10,850 92.16589862 −3 737 10,840 92.25092251 −3 738 10,820 92.42144177 −3 739 10,810 92.50693802 −3 740 10,790 92.67840593 −3 741 10,780 92.76437848 −3 742 10,760 92.93680297 −3 743 10,750 93.02325581 −3 744 10,730 93.19664492 −3 746 10,720 93.28358209 −3 746 10,700 93.45794393 −3 748 10,690 93.5453695 −3 748 10,680 93.6329588 −3 749 10,660 93.80863039 −3 750 10,650 93.89671362 −3 751 10,630 94.07337723 −3 753 10,620 94.16195857 −3 753 10,610 94.25070688 −3 754 10,590 94.42870633 −3 755 10,580 94.51795841 −3 756 10,560 94.6969697 −3 758 10,550 94.78672986 −3 758 10,540 94.87666034 −3 759 10,520 95.05703422 −3 760 10,510 95.14747859 −3 761 10,490 95.32888465 −3 763 10,480 95.41984733 −3 763 10,470 95.51098376 −3 764 10,450 95.6937799 −3 766 10,440 95.78544061 −3 766 10,430 95.87727709 −3 767 10,410 96.06147935 −3 768 10,400 96.15384615 −3 769 10,380 96.33911368 −3 771 10,370 96.43201543 −3 771 10,360 96.52509653 −3 772 10,340 96.71179884 −3 774 10,330 96.8054211 −3 774 10,320 96.89922481 −3 775 10,300 97.08737864 −3 777 10,290 97.18172983 −3 777 10,280 97.27626459 −3 778 10,260 97.46588694 −3 780 10,250 97.56097561 −3 780 10,240 97.65625 −3 781 10,230 97.75171065 −3 782 10,210 97.94319295 −3 784 10,200 98.03921569 −3 784 10,190 98.13542689 −3 785 10,170 98.32841691 −3 787 |