データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ADP1055ACPZ-R7 データシート(PDF) 137 Page - Analog Devices

部品番号 ADP1055ACPZ-R7
部品情報  Digital Controller for Power Supply Applications with PMBus Interface
PDF  140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADP1055ACPZ-R7 データシート(HTML) 137 Page - Analog Devices

Back Button ADP1055ACPZ-R7 Datasheet HTML 132Page - Analog Devices ADP1055ACPZ-R7 Datasheet HTML 133Page - Analog Devices ADP1055ACPZ-R7 Datasheet HTML 134Page - Analog Devices ADP1055ACPZ-R7 Datasheet HTML 135Page - Analog Devices ADP1055ACPZ-R7 Datasheet HTML 136Page - Analog Devices ADP1055ACPZ-R7 Datasheet HTML 137Page - Analog Devices ADP1055ACPZ-R7 Datasheet HTML 138Page - Analog Devices ADP1055ACPZ-R7 Datasheet HTML 139Page - Analog Devices ADP1055ACPZ-R7 Datasheet HTML 140Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 137 / 140 page
background image
Data Sheet
ADP1055
Rev. A | Page 137 of 140
Period (ns)
Frequency (kHz)
Exponent
Mantissa
3360
297.6190476
−1
595
3350
298.5074627
−1
597
3340
299.4011976
−1
599
3330
300.3003003
−1
601
3320
301.2048193
−1
602
3310
302.1148036
−1
604
3300
303.030303
−1
606
3290
303.9513678
−1
608
3280
304.8780488
−1
610
3270
305.8103976
−1
612
3260
306.7484663
−1
613
3250
307.6923077
−1
615
3240
308.6419753
−1
617
3230
309.5975232
−1
619
3220
310.5590062
−1
621
3210
311.5264798
−1
623
3200
312.5
−1
625
3190
313.4796238
−1
627
3180
314.4654088
−1
629
3170
315.4574132
−1
631
3160
316.4556962
−1
633
3150
317.4603175
−1
635
3140
318.4713376
−1
637
3130
319.4888179
−1
639
3120
320.5128205
−1
641
3110
321.5434084
−1
643
3100
322.5806452
−1
645
3090
323.6245955
−1
647
3080
324.6753247
−1
649
3070
325.732899
−1
651
3060
326.7973856
−1
654
3050
327.8688525
−1
656
3040
328.9473684
−1
658
3030
330.0330033
−1
660
3020
331.1258278
−1
662
3010
332.2259136
−1
664
3000
333.3333333
−1
667
2990
334.4481605
−1
669
2980
335.5704698
−1
671
2970
336.7003367
−1
673
2960
337.8378378
−1
676
2950
338.9830508
−1
678
2940
340.1360544
−1
680
2930
341.2969283
−1
683
2920
342.4657534
−1
685
2910
343.6426117
−1
687
2900
344.8275862
−1
690
2890
346.0207612
−1
692
2880
347.2222222
−1
694
2870
348.4320557
−1
697
2860
349.6503497
−1
699
2850
350.877193
−1
702
2840
352.1126761
−1
704
Period (ns)
Frequency (kHz)
Exponent
Mantissa
2830
353.3568905
−1
707
2820
354.6099291
−1
709
2810
355.8718861
−1
712
2800
357.1428571
−1
714
2790
358.4229391
−1
717
2780
359.7122302
−1
719
2770
361.0108303
−1
722
2760
362.3188406
−1
725
2750
363.6363636
−1
727
2740
364.9635036
−1
730
2730
366.3003663
−1
733
2720
367.6470588
−1
735
2710
369.00369
−1
738
2700
370.3703704
−1
741
2690
371.7472119
−1
743
2680
373.1343284
−1
746
2670
374.5318352
−1
749
2660
375.9398496
−1
752
2650
377.3584906
−1
755
2640
378.7878788
−1
758
2630
380.2281369
−1
760
2620
381.6793893
−1
763
2610
383.1417625
−1
766
2600
384.6153846
−1
769
2590
386.1003861
−1
772
2580
387.5968992
−1
775
2570
389.1050584
−1
778
2560
390.625
−1
781
2550
392.1568627
−1
784
2540
393.7007874
−1
787
2530
395.256917
−1
791
2520
396.8253968
−1
794
2510
398.4063745
−1
797
2500
400
−1
800
2490
401.6064257
−1
803
2480
403.2258065
−1
806
2470
404.8582996
−1
810
2460
406.504065
−1
813
2450
408.1632653
−1
816
2440
409.8360656
−1
820
2430
411.5226337
−1
823
2420
413.2231405
−1
826
2410
414.9377593
−1
830
2400
416.6666667
−1
833
2390
418.4100418
−1
837
2380
420.1680672
−1
840
2370
421.9409283
−1
844
2360
423.7288136
−1
847
2350
425.5319149
−1
851
2340
427.3504274
−1
855
2330
429.1845494
−1
858
2320
431.0344828
−1
862
2310
432.9004329
−1
866



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More