| データシートサーチシステム |
|
L6362A データシート(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6362A データシート(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 37 page ![]() Recommended operating conditions L6362A 12/37 DocID027660 Rev 4 4 Recommended operating conditions Table 6: Recommended operating conditions Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit VCC Supply voltage 7 36 V CVCC Capacity on VCC pin 1 μF CVDD Capacity on VDD pin 47 68 nF |