| データシートサーチシステム |
|
MCP9903T-2E/RW データシート(PDF) 21 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MCP9903T-2E/RW データシート(HTML) 21 Page - Microchip Technology |
|
21 / 50 page ![]() 31h EXT3 IDEALITY FACTOR — — IDEL35 IDEL34 IDEL23 IDEL32 IDEL31 IDEL30 12h (1.008) 35h HI LIMIT STATUS — — — — E3HIGH E2HIGH E1HIGH IHIGH 00h 36h LO LIMIT STATUS — — — — E3LOW E2LOW E1LOW ILOW 00h 37h THRM LIMIT STATUS — — — — E3THM E2THM E1THM ITHM 00h 40h FLTR SEL — — — — — — FLTER1 FLTER0 00h FDh PRODUCT ID (DECODER) 0 0 1 0 0 EXT2_APD_EN 0 EXT2_EN 20h MCP9903 21h MCP9904 25h FEh MANUFACTURER ID 5Dh FFh REVISION 00h TABLE 5-7: REGISTER SET IN HEXADECIMAL ORDER (CONTINUED) Register Address Register Name Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Por Value |