| データシートサーチシステム |
|
ST7MC2S4T6 データシート(PDF) 287 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST7MC2S4T6 データシート(HTML) 287 Page - STMicroelectronics |
|
287 / 308 page ![]() ST7MC1/ST7MC2 287/308 PACKAGE CHARACTERISTICS (Cont’d) Figure 167. 56-Pin Plastic Dual In-Line Package, Shrink 600-mil Width Dim. mm inches Min Typ Max Min Typ Max A 6.35 0.250 A1 0.38 0.015 A2 3.18 4.95 0.125 0.195 b 0.41 0.016 b2 0.89 0.035 C 0.20 0.38 0.008 0.015 D 50.29 53.21 1.980 2.095 E 15.01 0.591 E1 12.32 14.73 0.485 0.580 e 1.78 0.070 eA 15.24 0.600 eB 17.78 0.700 L 2.92 5.08 0.115 0.200 Number of Pins N 56 E 0.015 GAGE PLANE eB eB eA E1 E C A A2 A1 e b b2 D E b |