| データシートサーチシステム |
|
USB2240II-AEZG データシート(PDF) 29 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
USB2240II-AEZG データシート(HTML) 29 Page - Microchip Technology |
|
29 / 43 page ![]() 2010 - 2015 Microchip Technology Inc. DS00001979A-page 29 USB224X 23 xD_D6 / SD_D3 / MS_D3 none z -- 20 xD_D7 / SD_D4 / MS_D2 none z -- 9 xD_nWP / SD_CLK / MS_BS none z -- 10 xD_ALE / SD_D5 / MS_D1 none z -- 11 xD_CLE / SD_CMD / MS_D0 none z -- 19 xD_nCD none IP pu 1 LED none 0 -- 16 xD_nRE none z -- 27 RXD / SDA none 0 -- 29 none 0 -- 31 TXD / SCK / MS_SKT_SEL none 0 -- 21 CRD_PWR none z -- 28 TEST TEST IP -- 18 RESET_N RESET_N IP -- 12 xD_nWE none z -- 17 xD_nB/R none z -- 15 xD_nCE none z -- 2 USB+ USB+ z -- 3 USB- USB- z -- Note: xD signals only apply to USB2240/USB2240I. TABLE 8-2: USB2240/40I/41/41I 36-PIN RESET STATES (CONTINUED) Reset State Pin Pin Name Function Input/ Output PU/PD |