| データシートサーチシステム |
|
USB2240II-AEZG データシート(PDF) 11 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
USB2240II-AEZG データシート(HTML) 11 Page - Microchip Technology |
|
11 / 43 page ![]() 2010 - 2015 Microchip Technology Inc. DS00001979A-page 11 USB224X TABLE 5-2: USB2241/2241I 36-PIN QFN PACKAGE SD/MS INTERFACE (14 PINS) SD_D1 / MS_D5 SD_D0 / MS_D4 SD_D7 / MS_D6 SD_D6 / MS_D7 SD_CLK / MS_BS SD_D5 / MS_D1 SD_CMD / MS_D0 SD_D4 / MS_D2 SD_D3 / MS_D3 SD_D2 SD_WP / MS_SCLK MS_INS NC SD_nCD USB INTERFACE (5 PINS) USB+ USB- XTAL1 (CLKIN) XTAL2 RBIAS MISC (11 Pins) LED RXD / SDA NC TXD / SCK / MS_SKT_SEL CRD_PWR TEST RESET_N (4) NC DIGITAL, POWER (6 PINS) (3) VDD33 VDDA33 VDD18 VDD18PLL TOTAL 36 |